công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS3L110 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TS3L110
Giải thích chi tiết về linh kiện  QUAD SPDT HIGH BANDWIDTH 10/100 BASE T LAN SWITCH DIFFERENTIAL 8 CHANNEL TO 4 CHANNEL MULTIPLEXER
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TS3L110 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button TS3L110 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TS3L110 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TS3L110 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS3L110 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS3L110 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TS3L110 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TS3L110 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TS3L110 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TS3L110 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 18 page
background image
TS3L110
QUAD SPDT HIGHBANDWIDTH 10/100 BASET LAN SWITCH
DIFFERENTIAL 8CHANNEL TO 4CHANNEL MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
SCDS176 − SEPTEMBER 2004
9
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION
FOR SKEW
CL
(see Note A)
TEST CIRCUIT
S1
2
× VCC
Open
GND
RL
RL
50
VG1
VCC
DUT
50
VIN
50
VG2
50
VI
TEST
RL
S1
CL
3.3 V
± 0.3 V
VCC
VIN
(see Note B)
tsk(p)
GND
200
VCC or GND
10 pF
Input Generator
Input Generator
VO
VOH
VOL
VOLTAGE WAVEFORMS
PULSE SKEW (tsk(p))
Data Output
0.5 V (VOH − VOL)
Data Input
2.5 V
tPLH
tPHL
tsk(p) =
|tPHL − tPLH|
3.5 V
1.5 V
NOTES: A. CL includes probe and jig capacitance.
B. Switch is ON during the measurement of tsk(p), i.e., voltage at E = 0 and S = VCC or GND
Figure 6. Test Circuit and Voltage Waveforms


Số phần tương tự - TS3L110

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS3L110 TI-TS3L110 Datasheet
818Kb / 26P
[Old version datasheet]   QUAD SPDT HIGH-BANDWIDTH 10/100 BASE-T LAN SWITCH DIFFERENTIAL 8-CHANNEL TO 4-CHANNEL MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS3L110D TI-TS3L110D Datasheet
818Kb / 26P
[Old version datasheet]   QUAD SPDT HIGH-BANDWIDTH 10/100 BASE-T LAN SWITCH DIFFERENTIAL 8-CHANNEL TO 4-CHANNEL MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS3L110DBQR TI-TS3L110DBQR Datasheet
818Kb / 26P
[Old version datasheet]   QUAD SPDT HIGH-BANDWIDTH 10/100 BASE-T LAN SWITCH DIFFERENTIAL 8-CHANNEL TO 4-CHANNEL MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS3L110DBQRE4 TI-TS3L110DBQRE4 Datasheet
818Kb / 26P
[Old version datasheet]   QUAD SPDT HIGH-BANDWIDTH 10/100 BASE-T LAN SWITCH DIFFERENTIAL 8-CHANNEL TO 4-CHANNEL MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS3L110DBQRG4 TI-TS3L110DBQRG4 Datasheet
818Kb / 26P
[Old version datasheet]   QUAD SPDT HIGH-BANDWIDTH 10/100 BASE-T LAN SWITCH DIFFERENTIAL 8-CHANNEL TO 4-CHANNEL MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
More results

Mô tả tương tự - TS3L110

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS3L110 TI-TS3L110_10 Datasheet
818Kb / 26P
[Old version datasheet]   QUAD SPDT HIGH-BANDWIDTH 10/100 BASE-T LAN SWITCH DIFFERENTIAL 8-CHANNEL TO 4-CHANNEL MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX4890 MAXIM-MAX4890_07 Datasheet
175Kb / 17P
   10/100/1000 Base-T Ethernet LAN Switch
Rev 2; 8/07
MAX4890 MAXIM-MAX4890 Datasheet
280Kb / 18P
   10/100/1000 Base-T Ethernet LAN Switch
Rev 1; 8/05
logo
Allied Components Inter...
AHSC-4002I ALLIED-AHSC-4002I Datasheet
380Kb / 1P
   10/100 Base T Quad Port LAN Filter Module
AHSC-4001S ALLIED-AHSC-4001S Datasheet
688Kb / 2P
   10/100 Base T Quad Port LAN Filter Module
logo
Taoglas antenna solutio...
TM1188NL TAOGLAS-TM1188NL Datasheet
867Kb / 9P
   LAN Transformer 10/100 Base-T
2022-11-08
logo
Bothhand USA, LP.
TS6121LX BOTHHAND-TS6121LX Datasheet
263Kb / 1P
   10/100 BASE-T LAN MAGNETIC
logo
Taoglas antenna solutio...
TM42430ANL TAOGLAS-TM42430ANL Datasheet
860Kb / 9P
   LAN Transformer 10-100 Base-T
2022-11-08
logo
Bothhand USA, LP.
TS6121LM BOTHHAND-TS6121LM Datasheet
268Kb / 1P
   10/100 BASE-T LAN MAGNETICS
TS6121L BOTHHAND-TS6121L Datasheet
264Kb / 1P
   10/100 BASE-T LAN MAGNETICS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com