công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OP249GSZ-REEL7 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Analog Devices

tên linh kiện OP249GSZ-REEL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  Precision JFET, High Speed, Dual Operational Amplifier
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

OP249GSZ-REEL7 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button OP249GSZ-REEL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices OP249GSZ-REEL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices OP249GSZ-REEL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices OP249GSZ-REEL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices OP249GSZ-REEL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices OP249GSZ-REEL7 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices OP249GSZ-REEL7 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices OP249GSZ-REEL7 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices OP249GSZ-REEL7 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 19 page
background image
Data Sheet
OP249
Rev. I | Page 9 of 18
0.1
0.01
20
100
1k
10k
20k
TA = 25°C
VS = ±15V
VO = 10V p-p
RL = 10kΩ
AV = 1
Figure 18. Distortion vs. Frequency
0.1
0.01
20
100
1k
10k
20k
TA = 25°C
VS = ±15V
VO = 10V p-p
RL = 2kΩ
AV = 10
Figure 19. Distortion vs. Frequency
0.1
0.01
20
100
1k
10k
20k
TA = 25°C
VS = ±15V
VO = 10V p-p
RL = 600kΩ
AV = 10
Figure 20. Distortion vs. Frequency
BANDWIDTH (0.1Hz TO 10Hz)
TA = 25°C, VS = ±15V
+1µV
–1µV
500mV
1s
Figure 21. Low Frequency Noise
10
0
–10
60
50
40
30
20
–20
TA = 25°C
VS = ±15V
AVCL = 100
AVCL = 10
AVCL = 5
AVCL = 1
FREQUENCY (Hz)
1k
10k
100k
1M
10M
100M
Figure 22. Closed-Loop Gain vs. Frequency
10
0
50
40
30
20
FREQUENCY (Hz)
100
1k
10k
100k
1M
10M
TA = 25°C
VS = ±15V
AVCL = 1
AVCL = 10
AVCL = 100
Figure 23. Closed-Loop Output Impedance vs. Frequency


Số phần tương tự - OP249GSZ-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
OP249GSZ-REEL7 AD-OP249GSZ-REEL7 Datasheet
567Kb / 20P
   Dual, Precision JFET High Speed Operational Amplifier
Rev. F
OP249GSZ-REEL7 AD-OP249GSZ-REEL7 Datasheet
438Kb / 20P
   Precision JFET, High Speed, Dual Operational Amplifier
Rev. H
More results

Mô tả tương tự - OP249GSZ-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
OP249 AD-OP249_15 Datasheet
438Kb / 20P
   Precision JFET, High Speed, Dual Operational Amplifier
OP249 AD-OP249 Datasheet
702Kb / 17P
   Dual, Precision JFET High Speed Operational Amplifier
REV. C
OP249 AD-OP249_07 Datasheet
567Kb / 20P
   Dual, Precision JFET High Speed Operational Amplifier
Rev. F
OP249AZ AD-OP249AZ Datasheet
438Kb / 20P
   Precision JFET, High Speed, Dual Operational Amplifier
Rev. H
logo
Linear Technology
LT1022 LINER-LT1022 Datasheet
473Kb / 8P
   High Speed, Precision JFET Input Operational Amplifier?
LT1022 LINER-LT1022_1 Datasheet
160Kb / 12P
   High Speed, Precision JFET Input Operational Amplifier
RH1056 LINER-RH1056 Datasheet
109Kb / 2P
   Precision, High Speed, JFET Input Operational Amplifier
RH1056A LINER-RH1056A_15 Datasheet
112Kb / 4P
   Precision, High Speed, JFET Input Operational Amplifier
RH1056A LINER-RH1056A Datasheet
162Kb / 4P
   Precision, High Speed, JFET Input Operational Amplifier
LT1022 LINER-LT1022_15 Datasheet
166Kb / 12P
   High Speed, Precision JFET Input Operational Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com