công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD0865A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - TT Electronics.

tên linh kiện CD0865A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ceramic Ball Grid Termination Arrays
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TTELEC [TT Electronics.]
Trang chủ  http://www.ttelectronics.com/
Logo TTELEC - TT Electronics.

CD0865A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - TT Electronics.

  CD0865A Datasheet HTML 1Page - TT Electronics. CD0865A Datasheet HTML 2Page - TT Electronics. CD0865A Datasheet HTML 3Page - TT Electronics. CD0865A Datasheet HTML 4Page - TT Electronics.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
CHC Series Issue April 2011 Sheet 3 of 4
• 4222 South Staples Street • Corpus Christi Texas 78411 USA
© IRC Advanced Film Division
Telephone: 361 992 7900 • Facsimile: 361 992 3377 • Website: www.irctt.com
Physical Data and Schematic Diagrams for 1.0mm Pitch Series
0.64mm ±0.05 diameter
solder bumps
1.00mm
±0.25mm
4.0mm
±0.15mm
0.63m m
±0.1mm
0.50mm
±0.25mm
1.00mm
±0.25mm
9.00mm
±0.15mm
1
2
3
9
8
7
6
5
4
1.27m m
±0.16mm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
D
C
B
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
D
C
B
A
CD0910A isolated schematic
(view from top)
CD0910B bussed schematic
(view from top)
1.00m m
±0.25mm
3.0m m
±0.15mm
0.50mm
±0.25mm
1.00m m
±0.25mm
9.00m m
±0.15mm
1
2
3
9
8
7
6
5
4
0.63m m
±0.1mm
1.27m m
±0.16m m
0.64mm ±0.05 diameter
solder bump s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C
B
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C
B
A
CC0910A isolated schematic
(view from top)
CC0910B bussed schematic
(view from top)
Ceramic Ball Grid
Termination Arrays
Environmental Test
Specification
Typical
Maximum
Thermal shock
MIL-PRF-83401
±0.01%
±0.02%
Low temperature operation
MIL-PRF-83401
±0.01%
±0.05%
Short time overload
MIL-PRF-83401
±0.01%
±0.05%
High temperature exposure
MIL-PRF-83401
±0.03%
±0.05%
Effects of solder
MIL-PRF-83401
±0.01%
±0.05%
Moisture resistance
MIL-STD-202, Method 206
65°C, 45% RH, with bias
±0.02%
±0.01%
Life
MIL-PRF-83401
±0.01%
±0.02%
Environmental Data
Note: Contact A1 indicator marked with dot on top of part. Coplanarity between solder bumps 0.06mm.
Ceramic Ball Grid
Termination Arrays
CHC Series
BI Technologies IRC Welwyn
07.14
General Note
TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability.
All information is subject to TT Electronics’ own data and is considered accurate at time of going to print.
© TT Electronics plc
www.ttelectronics.com/resistors


Số phần tương tự - CD0865A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TT Electronics.
CD0865A TTELEC-CD0865A Datasheet
1Mb / 4P
   Excellent high frequency performance
More results

Mô tả tương tự - CD0865A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
IRC - a TT electronics ...
CHC IRCTT-CHC Datasheet
1Mb / 4P
   Ceramic Ball Grid Termination Arrays
CHC-PRECISION IRCTT-CHC-PRECISION Datasheet
205Kb / 3P
   Precision Ceramic Ball Grid Arrays
logo
TT Electronics.
CHC-CH8A-03-1002-BB TTELEC-CHC-CH8A-03-1002-BB Datasheet
389Kb / 3P
   Precision Ceramic Ball Grid Arrays
logo
Abracon Corporation
ASCSM ABRACON-ASCSM Datasheet
1Mb / 3P
   Ball Grid Array Packaging
04.24.14
logo
STATS ChipPAC, Ltd.
FBGA STATSCHIP-FBGA Datasheet
559Kb / 2P
   Fine Pitch Ball Grid Array
logo
Yamaichi Electronics Co...
IC280-169-127 YAMAICHI-IC280-169-127 Datasheet
263Kb / 5P
   Ball Grid Array (FBGA / CSP / LGA)
NP276-11904 YAMAICHI-NP276-11904 Datasheet
738Kb / 11P
   Ball Grid Array (BGA, 1.27mm Pitch)
NP396-500 YAMAICHI-NP396-500 Datasheet
120Kb / 1P
   Shrink Ball Grid Array (1.27mm Pitch)
IC264-22501-1 YAMAICHI-IC264-22501-1 Datasheet
200Kb / 1P
   Ball Grid Array (BGA, 1.50mm Pitch)
logo
KOA Speer Electronics, ...
BR KOA-BR Datasheet
370Kb / 2P
   ball grid array (bga) resistor networks
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com