công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KM-24M bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Mini-Circuits

tên linh kiện KM-24M
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-wideband, DC-40 GHz
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MINI [Mini-Circuits]
Trang chủ  http://www.minicircuits.com
Logo MINI - Mini-Circuits

KM-24M bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Mini-Circuits

  KM-24M Datasheet HTML 1Page - Mini-Circuits KM-24M Datasheet HTML 2Page - Mini-Circuits  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Notes
A. Performance and quality attributes and conditions not expressly stated in this specification document are intended to be excluded and do not form a part of this specification document.
B. Electrical specifications and performance data contained in this specification document are based on Mini-Circuit’s applicable established test performance criteria and measurement instructions.
C. The parts covered by this specification document are subject to Mini-Circuits standard limited warranty and terms and conditions (collectively, “Standard Terms”); Purchasers of this part are entitled
to the rights and benefits contained therein. For a full statement of the Standard Terms and the exclusive rights and remedies thereunder, please visit Mini-Circuits’ website at www.minicircuits.com/MCLStore/terms.jsp
Mini-Circuits®
www.minicircuits.com P.O. Box 350166, Brooklyn, NY 11235-0003 (718) 934-4500 sales@minicircuits.com
Typical Performance Data
Maximum Ratings
Operating Temperature
-55°C to 100°C
Storage Temperature
-55°C to 100°C
Outline Dimensions (
)
inch
mm
KM-24M+
50Ω
DC to 40 GHz
Adapter 2.92mm-M to2.4mm-M
REV. OR
M160292
KM-24M+
RS/CP
170803
Coaxial
A
B
C
D
E
wt
0.36
0.312
--
0.807
--
grams
9.14
7.93
--
20.50
--
5.4
Features
• flat response
• excellent VSWR, 1.06 typ. up to 20 GHz
and 1.08 typ. up to 40 GHz
• low cost adapters, available from stock
• stainless steel body, passivated
Applications
• interconnection of RF cable and equipment
Outline Drawing
CASE STYLE: DJ2384
Frequency
(GHz)
Insertion Loss
(dB)
VSWR
(:1)
2.92 mm-M
2.4 mm-M
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
FREQUENCY (GHz)
KM-24M+
INSERTION LOSS
1.00
1.02
1.04
1.06
1.08
1.10
1.12
1.14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
FREQUENCY (GHz)
KM-24M+
VSWR
2.92 mm-M
2.4 mm-M
+RoHS Compliant
The +Suffix identifies RoHS Compliance. See our web site
for RoHS Compliance methodologies and qualifications
Electrical Specifications at 25°C
Parameter
Condition (GHz)
Min.
Typ.
Max.
Units
Frequency Range
DC
40
GHz
Insertion Loss
DC - 5
0.01
dB
5 - 10
0.03
10 - 20
0.06
20 - 40
0.13
0.6
VSWR
DC - 5
1.03
1.15
:1
5 - 10
1.02
1.15
10 - 20
1.06
1.15
20 - 40
1.08
1.15
0.01
0.01
1.01
1.01
0.5
0.01
1.01
1.01
1.0
0.01
1.02
1.01
5.0
0.01
1.02
1.02
10.0
0.03
1.01
1.00
12.5
0.05
1.02
1.01
15.0
0.06
1.03
1.02
17.5
0.07
1.03
1.03
20.0
0.09
1.05
1.06
22.5
0.10
1.05
1.05
25.0
0.10
1.03
1.02
27.5
0.12
1.04
1.03
30.0
0.13
1.03
1.00
32.5
0.14
1.02
1.02
35.0
0.15
1.04
1.02
37.5
0.16
1.05
1.05
40.0
0.17
1.02
1.05
Permanent damage may occur if any of these limits are exceeded.
Connectors
Model
2.92 mm-M to 2.4 mm-M
KM-24M+


Số phần tương tự - KM-24M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mini-Circuits
KM-24F MINI-KM-24F Datasheet
186Kb / 2P
   Ultra-wideband, DC-40 GHz
More results

Mô tả tương tự - KM-24M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mini-Circuits
KF-24M MINI-KF-24M Datasheet
185Kb / 2P
   Ultra-wideband, DC-40 GHz
KFFL-KF50 MINI-KFFL-KF50 Datasheet
234Kb / 2P
   Ultra-wideband, DC-40 GHz
KF-24F MINI-KF-24F Datasheet
183Kb / 2P
   Ultra-wideband, DC-40 GHz
KF-KM50 MINI-KF-KM50 Datasheet
174Kb / 2P
   Ultra-wideband, DC-40 GHz
KF-KF50 MINI-KF-KF50 Datasheet
169Kb / 2P
   Ultra-wideband, DC-40 GHz
KM-24F MINI-KM-24F Datasheet
186Kb / 2P
   Ultra-wideband, DC-40 GHz
KM-KM50 MINI-KM-KM50 Datasheet
170Kb / 2P
   Ultra-wideband, DC-40 GHz
24F-24F MINI-24F-24F Datasheet
168Kb / 2P
   Ultra-wideband, DC-50 GHz
24F-24M MINI-24F-24M Datasheet
171Kb / 2P
   Ultra-wideband, DC-50 GHz
24M-24M MINI-24M-24M Datasheet
229Kb / 2P
   Ultra-wideband, DC-50 GHz
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com