công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD8004AR-EBZ bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD8004AR-EBZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Current Feedback Amplifier
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8004AR-EBZ bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button AD8004AR-EBZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD8004AR-EBZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD8004AR-EBZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8004AR-EBZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD8004AR-EBZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD8004AR-EBZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD8004AR-EBZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD8004AR-EBZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD8004AR-EBZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 17 page
background image
REV.
D
AD8004
–8–
TPC 19. Short-Term Settling Time
TPC 20. Long-Term Settling Time
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
–0.01
–0.02
–0.03
–0.04
1ST
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
–0.02
–0.04
2ND
3RD
4TH
5TH
6TH
7TH
8TH
9TH 10TH 11TH
80 IRE
RL = 150
VS = 5V
RF = 1.21k
80 IRE
RL = 150
VS = 5V
RF = 1.21k
1ST
2ND
3RD
4TH
5TH
6TH
7TH
8TH
9TH 10TH 11TH
TPC 21. Differential Gain/Differential Phase
9
8
7
6
5
3
2
10
100
1000
10000
LOAD RESISTANCE –
4
1
0
+5VS
5VS
G = +2
RF = 1.21k
TPC 22. Output Voltage Swing vs. Load
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
RL = 100
RL = 1k
TOTAL SUPPLY VOLTAGE – V
G = +2
RF = 1.21k
f = 100kHz
10
34567
8
9
10
11
12
TPC 23. Output Swing vs. Supply
0.03
0.02
0.01
0.00
–0.01
–0.02
–0.03
80 IRE
RL = 1k
VS = 5V
RF = 1.21k
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
–0.01
–0.02
–0.03
–0.04
1ST
2ND
3RD
4TH
5TH
6TH
7TH
8TH
9TH 10TH 11TH
1ST
2ND
3RD
4TH
5TH
6TH
7TH
8TH
9TH 10TH 11TH
80 IRE
RL = 1k
VS = 5V
RF = 1.21k
TPC 24. Differential Gain/Phase, RL = 1 k


Số phần tương tự - AD8004AR-EBZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD8004AR-14 AD-AD8004AR-14 Datasheet
271Kb / 16P
   Quad 3000 V/us, 35 mW Current Feedback Amplifier
REV. B
AD8004AR-14 AD-AD8004AR-14 Datasheet
501Kb / 16P
   Quad 3000 V/?? 35 mW Current Feedback Amplifier
REV. C
AD8004AR-14 AD-AD8004AR-14 Datasheet
715Kb / 17P
   Quad 3000 V/s, 35 mW Current Feedback Amplifier
REV. C
AD8004AR-14 AD-AD8004AR-14 Datasheet
648Kb / 17P
   Quad 3000 V/mu s, 35 mW Current Feedback Amplifier
REV. C
AD8004AR-14-REEL AD-AD8004AR-14-REEL Datasheet
271Kb / 16P
   Quad 3000 V/us, 35 mW Current Feedback Amplifier
REV. B
More results

Mô tả tương tự - AD8004AR-EBZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD8001 AD-AD8001_17 Datasheet
329Kb / 17P
   Current Feedback Amplifier
logo
Intersil Corporation
HA-5004883 INTERSIL-HA-5004883 Datasheet
119Kb / 5P
   100MHz Current Feedback Amplifier
logo
Elantec Semiconductor
EL400C ELANTEC-EL400C Datasheet
427Kb / 11P
   200MHz Current Feedback Amplifier
logo
Linear Technology
LT1223 LINER-LT1223 Datasheet
290Kb / 12P
   100MHz Current Feedback Amplifier
logo
Intersil Corporation
HA-5004 INTERSIL-HA-5004 Datasheet
503Kb / 8P
   100MHz Current Feedback Amplifier
January 1999
logo
Harris Corporation
HA5004 HARRIS-HA5004 Datasheet
503Kb / 8P
   100MHz Current Feedback Amplifier
logo
Elantec Semiconductor
EL2160C ELANTEC-EL2160C Datasheet
566Kb / 18P
   180MHz Current Feedback Amplifier
logo
Renesas Technology Corp
EL400 RENESAS-EL400 Datasheet
725Kb / 9P
   200MHz Current Feedback Amplifier
Sep 20, 2002
logo
Elantec Semiconductor
EL5192C ELANTEC-EL5192C Datasheet
372Kb / 17P
   600MHz Current Feedback Amplifier
logo
Intersil Corporation
EL2071 INTERSIL-EL2071 Datasheet
405Kb / 11P
   150MHz Current Feedback Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com