công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMB2EZ51D5 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Micro Commercial Components

tên linh kiện SMB2EZ51D5
Giải thích chi tiết về linh kiện  2 W Glass Passivated Junction Silicon Zener Diode 5.1-75 Volts
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components

SMB2EZ51D5 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Micro Commercial Components

  SMB2EZ51D5 Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components SMB2EZ51D5 Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components SMB2EZ51D5 Datasheet HTML 3Page - Micro Commercial Components SMB2EZ51D5 Datasheet HTML 4Page - Micro Commercial Components SMB2EZ51D5 Datasheet HTML 5Page - Micro Commercial Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
RATING AND CHARACTERISTICS CURVES
SMB2EZ5.
1D5 THRU SMB2EZ75D5
100
50
30
20
10
5
3
2
1
0.5
0.3
0.2
0.1
0
1
2 3
4
5
6 7
8
9 10
VZ, ZENER VOLTAGE (VOLTS)
100
50
30
20
10
5
3
2
1
0.5
0.3
0.2
0.1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
VZ, ZENER VOLTAGE (VOLTS)
Fig. 7-VZ = 3.9 THRU 10 VOLTS
Fig. 8-VZ = 12 THRU 82 VOLTS
100
50
30
20
10
5
3
2
1
0.5
0.3
0.2
0.1
100
120
140
160
180
200
VZ, ZENER VOLTAGE (VOLTS)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
1/8
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
1
PRIMARY PATH OF
CONDUCTION IS THROUGH
THE CATHODE LEAD
L, LEAD LENGTH TO HEAT SINK (INCH)
Fig. 9-VZ = 100 THRU 200 VOLTS
Fig. 10-TYPICAL THERMAL RESISTANCE
MCC
Revision: B
2013/01/0/1
TM
Micro Commercial Components
www.mccsemi.com
4 of 5


Số phần tương tự - SMB2EZ51D5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMB2EZ51D5 SECOS-SMB2EZ51D5 Datasheet
264Kb / 4P
   2.0 Watts Surface Mount Zener Diode
logo
Anova Technologies CO.,...
SMB2EZ51D5 ANOVA-SMB2EZ51D5 Datasheet
257Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diodes
logo
Micro Commercial Compon...
SMB2EZ51D5HE3 MCC-SMB2EZ51D5HE3 Datasheet
366Kb / 5P
   2 W Glass Passivated Junction Silicon Zener Diode 10-75 Volts
More results

Mô tả tương tự - SMB2EZ51D5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
SMA2EZ75D5 MCC-SMA2EZ75D5 Datasheet
255Kb / 5P
   2 W Glass Passivated Junction Silicon Zener Diode 5.1-75 Volts
2EZ75D5 MCC-2EZ75D5 Datasheet
513Kb / 5P
   W Glass Passivated Junction Silicon Zener Diode 5.1-75 Volts
3EZ75D5 MCC-3EZ75D5 Datasheet
525Kb / 5P
   3 W Glass Passivated Junction Silicon Zener Diode 5.1-75 Volts
3EZ24D5-TP MCC-3EZ24D5-TP Datasheet
402Kb / 5P
   3 W Glass Passivated Junction Silicon Zener Diode 5.1-75 Volts
SMA2EZ10D5HE3 MCC-SMA2EZ10D5HE3 Datasheet
354Kb / 5P
   2 W Glass Passivated Junction Silicon Zener Diode 10-75 Volts
SMB2EZ10D5HE3 MCC-SMB2EZ10D5HE3 Datasheet
366Kb / 5P
   2 W Glass Passivated Junction Silicon Zener Diode 10-75 Volts
SMA1EZ110D5HE3 MCC-SMA1EZ110D5HE3 Datasheet
389Kb / 4P
   1 W Glass Passivated Junction Silicon Zener Diode 110-330 Volts
SMA1EZ110D5 MCC-SMA1EZ110D5 Datasheet
370Kb / 4P
   1 W Glass Passivated Junction Silicon Zener Diode 110-330 Volts
SMA3EZ270D5 MCC-SMA3EZ270D5 Datasheet
562Kb / 4P
   3 W Glass Passivated Junction Silicon Zener Diode 6.2-270 Volts
SMB3EZ200D5 MCC-SMB3EZ200D5 Datasheet
575Kb / 4P
   3 W Glass Passivated Junction Silicon Zener Diode 5.6-200 Volts
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com