công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD1672 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD1672
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-BIT, 3 MSPS, A TO D CONVERTER
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD1672 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Analog Devices

  AD1672 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD1672 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD1672 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD1672 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD1672 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD1672 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD1672 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
AD1672
ASD0010965 Rev. O | Page 5 of 7
4.1
Electrical Test Requirements
:
Table II
Test Requirements
Subgroups (in accordance with
MIL-PRF-38535, Table III)
Interim Electrical Parameters
1
Final Electrical Parameters
1, 2, 3, 4, 5, 6 1/ 2/
Group A Test Requirements
1, 2, 3, 4, 5, 6
Group C end-point electrical parameters
1 2/
Group D end-point electrical parameters
1
Group E end-point electrical parameters
1
Table II Notes
1/ PDA applies to Subgroup 1 only. No other subgroups are included in PDA.
2/ See table III for delta parameters.
4.2
Table III. Life Test/Burn-In test delta limits.
Table III
TEST
TITLE
ENDPOINT LIMIT
DELTA LIMIT
UNITS
ICC
VOH
VOL
65
2.4
0.4
±6.5
±0.24
±0.1
mA
V
V
5.0
Test/Burn-In Circuit:
5.1
HTRB is not applicable for this drawing.
5.2
Burn-in is per MIL-STD-883 Method 1015 test condition D.
5.3
Steady state life test is per MIL-STD-883 Method 1005.


Số phần tương tự - AD1672

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD1672 AD-AD1672 Datasheet
465Kb / 20P
   Complete 12-Bit, 3 MSPS Monolithic A/D Converter
REV. 0
AD1672 AD-AD1672 Datasheet
430Kb / 20P
   Complete 12-Bit, 3 MSPS Monolithic A/D Converter
REV. 0
AD1672AP AD-AD1672AP Datasheet
465Kb / 20P
   Complete 12-Bit, 3 MSPS Monolithic A/D Converter
REV. 0
AD1672 AD-AD1672_15 Datasheet
430Kb / 20P
   Complete 12-Bit, 3 MSPS Monolithic A/D Converter
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - AD1672

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD9236 AD-AD9236_15 Datasheet
1Mb / 36P
   12-Bit, 80 MSPS, 3 V A/D Converter
REV. C
AD9236 AD-AD9236 Datasheet
1Mb / 36P
   12-Bit, 80 MSPS, 3 V A/D Converter
Rev. B
AD9236 AD-AD9236_17 Datasheet
1Mb / 37P
   12-Bit, 80 MSPS, 3 V A/D Converter
AD1672 AD-AD1672 Datasheet
465Kb / 20P
   Complete 12-Bit, 3 MSPS Monolithic A/D Converter
REV. 0
AD1672 AD-AD1672_15 Datasheet
430Kb / 20P
   Complete 12-Bit, 3 MSPS Monolithic A/D Converter
REV. 0
logo
Intersil Corporation
HI5865 INTERSIL-HI5865 Datasheet
29Kb / 2P
   12-Bit, 65 MSPS A/D Converter
HI5808 INTERSIL-HI5808 Datasheet
115Kb / 12P
   12-Bit, 10 MSPS A/D Converter
logo
Analog Devices
AD9005B AD-AD9005B_15 Datasheet
170Kb / 8P
   12-Bit, 10 MSPS A/D Converter
REV. 0
logo
Intersil Corporation
HI5804 INTERSIL-HI5804 Datasheet
64Kb / 11P
   12-Bit, 5 MSPS A/D Converter
logo
Analog Devices
AD12401 AD-AD12401 Datasheet
812Kb / 28P
   12-Bit, 400 MSPS A/D Converter
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com