công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DL4694 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Micro Commercial Components

tên linh kiện DL4694
Giải thích chi tiết về linh kiện  500mW Silicon Zener Diodes
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components

DL4694 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Micro Commercial Components

  DL4694 Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components DL4694 Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components DL4694 Datasheet HTML 3Page - Micro Commercial Components DL4694 Datasheet HTML 4Page - Micro Commercial Components DL4694 Datasheet HTML 5Page - Micro Commercial Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
+12
+10
+8
+6
+4
+2
0
-2
-4
2
345
67
8
9
10
11
12
VZ, ZENER VOLTAGE (VOLTS)
Figure 1. Range for Units to 12 Volts
VZ @IZT
(NOTE 2)
RANGE
100
70
50
30
20
10
7
5
3
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10
20
30
50
70
100
VZ, ZENER VOLTAGE (VOLTS)
Figure 2. Range for Units 12 to 100 Volts
RANGE
VZ @IZ (NOTE 2)
120
130
140
150
160
170
180
190
200
200
180
160
140
120
100
VZ, ZENER VOLTAGE (VOLTS)
Figure 3. Range for Units 120 to 200 Volts
VZ @IZT
(NOTE 2)
+6
+4
+2
0
-2
-4
3
4
56
78
VZ, ZENER VOLTAGE (VOLTS)
Figure 4. Effect of Zener Current
NOTE: BELOW 3 VOLTS AND ABOVE 8 VOLTS
NOTE: CHANGES IN ZENER CURRENT DO NOT
NOTE: AFFECT TEMPERATURE COEFFICIENTS
1mA
0.01mA
VZ @IZ
TA =25°C
1000
500
200
100
50
20
10
5
2
1
1
2
5
10
20
50
100
VZ, ZENER VOLTAGE (VOLTS)
Figure 5. Typical Capacitance 2.4–100 Volts
TA =25°C
0V BIAS
1V BIAS
50% OF
VZ BIAS
100
70
50
30
20
10
7
5
3
2
1
120
140
160
180
190
200
220
VZ, ZENER VOLTAGE (VOLTS)
Figure 6. Typical Capacitance 120–200 Volts
TA =25°C
1VOLTBIAS
50% OF VZ BIAS
0 BIAS
20mA
MCC
DL4678-DL4713
Revision:
A
20
11/01/01
TM
Micro Commercial Components
www.mccsemi.com
3 of 5


Số phần tương tự - DL4694

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
DL4614 MCC-DL4614 Datasheet
399Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
DL4615 MCC-DL4615 Datasheet
399Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
DL4616 MCC-DL4616 Datasheet
399Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
DL4617 MCC-DL4617 Datasheet
399Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
DL4618 MCC-DL4618 Datasheet
399Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
More results

Mô tả tương tự - DL4694

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microsemi Corporation
1N753A MICROSEMI-1N753A Datasheet
75Kb / 2P
   SILICON 500MW ZENER DIODES
logo
Micro Commercial Compon...
MMSZ4678-TP MCC-MMSZ4678-TP Datasheet
346Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
LLZ2V4 MCC-LLZ2V4 Datasheet
630Kb / 6P
   500mW Silicon Zener Diodes
logo
Digitron Semiconductors
1N957B DIGITRON-1N957B Datasheet
196Kb / 3P
   500mW SILICON ZENER DIODES
logo
Jinan Gude Electronic D...
1N746 JGD-1N746 Datasheet
199Kb / 2P
   500mW SILICON ZENER DIODES
logo
Shanghai Lunsure Electr...
BZX79C2V4 CHENYI-BZX79C2V4 Datasheet
97Kb / 4P
   500mW Silicon Zener Diodes
logo
Micro Commercial Compon...
1N4614 MCC-1N4614 Datasheet
265Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
1N4614 MCC-1N4614_12 Datasheet
201Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
MMSZ4678 MCC-MMSZ4678_16 Datasheet
306Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
1N4678 MCC-1N4678_11 Datasheet
214Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com