công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DL4692 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Micro Commercial Components

tên linh kiện DL4692
Giải thích chi tiết về linh kiện  500mW Silicon Zener Diodes
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components

DL4692 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Micro Commercial Components

  DL4692 Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components DL4692 Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components DL4692 Datasheet HTML 3Page - Micro Commercial Components DL4692 Datasheet HTML 4Page - Micro Commercial Components DL4692 Datasheet HTML 5Page - Micro Commercial Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
Micro Commercial Components
MCC
TM
Revision:
A
20
11/01/01
DL4678-DL4713
Electrical Characteristics (TL= 30
OC Unless Otherwise Noted, VF=1.5V Max @ IF=100mA for all types)
Zener Voltage
(2)
Leakage Current
(3)
VZ (Volts)
@ IZT
IR @ VR
IZM
(4)
VZ
(5)
Device
(1)
Min
Nom
Max
µA
µ M
A
ax
Volts
mA
Volts
DL4678
1.71
1.8
1.89
50
7.5
1.0
120
0.7
DL4679
1.90
2.0
2.10
50
5.0
1.0
110
0.7
DL4680
2.09
2.2
2.31
50
5.0
1.0
100
0.75
DL4681
2.28
2.4
2.52
50
2.0
1.0
95
0.8
DL4682
2.565
2.7
2.835
50
1.0
1.0
90
0.85
DL4683
2.85
3.0
3.15
50
0.8
1.0
85
0.9
DL4684
3.135
3.3
3.465
50
7.5
1.5
80
0.95
DL4685
3.42
3.6
3.78
50
7.5
2.0
75
0.95
DL4686
3.705
3.9
4.095
50
5.0
2.0
70
0.97
DL4687
4.085
4.3
4.515
50
4.0
2.0
65
0.99
DL4688
4.465
4.7
4.935
50
10
3.0
60
0.99
DL4689
4.845
5.1
5.355
50
10
3.0
55
0.97
DL4690
5.32
5.6
5.88
50
10
4.0
50
0.96
DL4691
5.89
6.2
6.51
50
10
5.0
45
0.95
DL4692
6.46
6.8
7.14
50
10
5.1
35
0.9
DL4693
7.125
7.5
7.875
50
10
5.7
31.8
0.75
DL4694
7.79
8.2
8.61
50
1.0
6.2
29
0.5
DL4695
8.265
8.7
9.135
50
1.0
6.6
27.4
0.4
DL4696
8.645
9.1
9.555
50
1.0
6.9
26.2
0.08
DL4697
9.50
10
10.5
50
1.0
7.6
24.8
0.1
DL4698
10.45
11
11.55
50
0.05
8.4
21.6
0.11
DL4699
11.40
12
12.6
50
0.05
9.1
20.4
0.12
DL4700
12.35
13
13.65
50
0.05
9.8
19
0.13
DL4701
13.30
14
14.7
50
0.05
10.6
17.5
0.14
DL4702
14.25
15
15.75
50
0.05
11.4
16.3
0.15
DL4703
15.20
16
16.8
50
0.05
12.1
15.4
0.16
DL4704
16.15
17
17.85
50
0.05
12.9
14.5
0.17
DL4705
17.10
18
18.9
50
0.05
13.6
13.2
0.18
DL4707
19.00
20
21
50
0.01
15.2
11.9
0.2
DL4711
25.65
27
28.35
50
0.01
20.4
8.8
0.27
DL4713
28.5
30
31.5
50
0.01
22.8
7.9
0.3
Note:
1) Tolerance and type number designation (V
Z)
The type numbers listed have a standard tolerance of ±5% on the nominal zener voltage.C for
2%
.
2) Zener voltage (V
Z) measurement
The zener voltage is measured with the device junction in the thermal equilibrium at the lead
temperature (TL) at 30
OC ± 1OC and 3/8” lead length.
3) Reverse leakage current (I
R)
Reverse leakage currents are guaranteed and measured at VR shown on the table.
4) Maximum zener current rating (IZM)
Maximum zener current ratings are based on maximum zener voltage of the individual units
and JEDEC 250mW rating.
5) Maximum voltage change ( V
Z)
Voltage change is equal to the difference between VZ at 100
µA and at 10µA
www.mccsemi.com
2 of 5


Số phần tương tự - DL4692

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
DL4614 MCC-DL4614 Datasheet
399Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
DL4615 MCC-DL4615 Datasheet
399Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
DL4616 MCC-DL4616 Datasheet
399Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
DL4617 MCC-DL4617 Datasheet
399Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
DL4618 MCC-DL4618 Datasheet
399Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
More results

Mô tả tương tự - DL4692

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microsemi Corporation
1N753A MICROSEMI-1N753A Datasheet
75Kb / 2P
   SILICON 500MW ZENER DIODES
logo
Micro Commercial Compon...
MMSZ4678-TP MCC-MMSZ4678-TP Datasheet
346Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
LLZ2V4 MCC-LLZ2V4 Datasheet
630Kb / 6P
   500mW Silicon Zener Diodes
logo
Digitron Semiconductors
1N957B DIGITRON-1N957B Datasheet
196Kb / 3P
   500mW SILICON ZENER DIODES
logo
Jinan Gude Electronic D...
1N746 JGD-1N746 Datasheet
199Kb / 2P
   500mW SILICON ZENER DIODES
logo
Shanghai Lunsure Electr...
BZX79C2V4 CHENYI-BZX79C2V4 Datasheet
97Kb / 4P
   500mW Silicon Zener Diodes
logo
Micro Commercial Compon...
1N4614 MCC-1N4614 Datasheet
265Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
1N4614 MCC-1N4614_12 Datasheet
201Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
MMSZ4678 MCC-MMSZ4678_16 Datasheet
306Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
1N4678 MCC-1N4678_11 Datasheet
214Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com