công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DL4683 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Micro Commercial Components

tên linh kiện DL4683
Giải thích chi tiết về linh kiện  500mW Silicon Zener Diodes
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components

DL4683 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Micro Commercial Components

  DL4683 Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components DL4683 Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components DL4683 Datasheet HTML 3Page - Micro Commercial Components DL4683 Datasheet HTML 4Page - Micro Commercial Components DL4683 Datasheet HTML 5Page - Micro Commercial Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
THRU
500mW Silicon
Zener Diodes
Features
Zener Voltage 1.8V-30V
Very Sharp Reverse Characteristic
VZ – tolerance ± 5%
High Reliability
Maximum Ratings
Symbol
Value
Units
Max. Steady State Power
Dissipation at
TL<75
OC, Lead Length=3/8”
PD
500
mW
Junction Temperature
TJ
200
Storage Temperature Range
TSTG
-65 to 200
Thermal Resistance( Junction
to Ambient)
TthJA
300
K/W
Electrical Characteristics @ 25 C Unless Otherwise Specified
Symbol
Maximum
Unit
Max. Forward Voltage
@ IF=100mA
VF
1.5
V
Mechanical Data
Case: Double slug type, hermetically sealed glass
Polarity: Cathode indicated by polarity band
 omponents
20736 Marilla Street Chatsworth

 !"#
$%    !"#
MCC
TM
Micro Commercial Components
Revision:
A
20
11/01/01
DIMENSION
INCHES
MM
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
NOTE
B
.008
.016
0.20
0.40
C
.055
.059
1.40
1.50
MINIMELF
A
B
C
Cathode Mark
0.030”
0.105
0.075”
SUGGESTED SOLDER
PAD LAYOUT
DL4713
DL4678
www.mccsemi.com
1 of 5
• Lead Free Finish/RoHS Compliant(Note 1) ("P" Suffix designates
RoHS Compliant. See ordering information)
• Surface Mount Application
Note:1.Lead in Glass Exemption Applied, see EU Directive Annex 5.
A
.130
.146
3.30
3.70
Moisture Sensitivity Level 1


Số phần tương tự - DL4683

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
DL4614 MCC-DL4614 Datasheet
399Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
DL4615 MCC-DL4615 Datasheet
399Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
DL4616 MCC-DL4616 Datasheet
399Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
DL4617 MCC-DL4617 Datasheet
399Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
DL4618 MCC-DL4618 Datasheet
399Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
More results

Mô tả tương tự - DL4683

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microsemi Corporation
1N753A MICROSEMI-1N753A Datasheet
75Kb / 2P
   SILICON 500MW ZENER DIODES
logo
Micro Commercial Compon...
MMSZ4678-TP MCC-MMSZ4678-TP Datasheet
346Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
LLZ2V4 MCC-LLZ2V4 Datasheet
630Kb / 6P
   500mW Silicon Zener Diodes
logo
Digitron Semiconductors
1N957B DIGITRON-1N957B Datasheet
196Kb / 3P
   500mW SILICON ZENER DIODES
logo
Jinan Gude Electronic D...
1N746 JGD-1N746 Datasheet
199Kb / 2P
   500mW SILICON ZENER DIODES
logo
Shanghai Lunsure Electr...
BZX79C2V4 CHENYI-BZX79C2V4 Datasheet
97Kb / 4P
   500mW Silicon Zener Diodes
logo
Micro Commercial Compon...
1N4614 MCC-1N4614 Datasheet
265Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
1N4614 MCC-1N4614_12 Datasheet
201Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
MMSZ4678 MCC-MMSZ4678_16 Datasheet
306Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
1N4678 MCC-1N4678_11 Datasheet
214Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com