công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STA1080 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics |
|
STA1080 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics |
10 / 13 page Package information STA1080, STA1085, STA1090, STA1095 10/13 DocID028279 Rev 1 Table 1. LFBGA361 (16x16x1.7 mm) package mechanical data Ref Dimensions Millimeters Inches(1) 1. Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A - - 1.7 - - 0.0669 A1 0.25 - - 0.0098 - - A2 - 0.3 - - 0.0118 - A4 - - 0.8 - - 0.0315 b 0.35 0.4 0.48 0.0138 0.0157 0.0189 D 15.85 16 16.15 0.624 0.6299 0.6358 D1 - 14.4 - - 0.5669 - E 15.85 16 16.15 0.624 0.6299 0.6358 E1 - 14.4 - - 0.5669 - e - 0.8 - - 0.0315 - Z - 0.8 - - 0.0315 - ddd - - 0.1 - - 0.0039 eee - - 0.15 - - 0.0059 fff - - 0.08 - - 0.0031 |
Số phần tương tự - STA1080 |
|
Mô tả tương tự - STA1080 |