công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD421490B bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Powerex Power Semiconductors

tên linh kiện CD421490B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual SCR/Diode Isolated Module
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  POWEREX [Powerex Power Semiconductors]
Trang chủ  http://www.pwrx.com
Logo POWEREX - Powerex Power Semiconductors

CD421490B bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Powerex Power Semiconductors

  CD421490B Datasheet HTML 1Page - Powerex Power Semiconductors CD421490B Datasheet HTML 2Page - Powerex Power Semiconductors CD421490B Datasheet HTML 3Page - Powerex Power Semiconductors CD421490B Datasheet HTML 4Page - Powerex Power Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Powerex, Inc., Hillis Street, Youngwood, Pennsylvania 15697 (724) 925-7272
POW-R-BLOK
TM
Dual SCR/Diode Isolated Module
90 Amperes / Up to 1800 Volts
Revision Date: 04/28/2009
CD42__90B
CD47__90B
0
180
360
CONDUCTION ANGLE
Maximum On-State Power Dissipation
15°
30°
60°
90°
120°
180°
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
0
1020
3040
506070
8090
100
Average On-State Current - It/If(av) - Amperes
(Sinusoidal Waveform)
0
180
360
CONDUCTION ANGLE
Maximum Allowable Case Temperature
120°
90°
60°
30°
15°
180°
85
90
95
100
105
110
115
120
125
0
10
2030
40506070
80
90
100
Average On-State Current - It/If(av) - Amperes
(Sinusoidal Waveform)
0
180
360
CONDUCTION ANGLE
Maximum On-State Power Dissipation
360°
270°
180°
120°
30°
60°
90°
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Average On-State Current - It/If(av) - Amperes
(Rectangular Waveform)
0
180
360
CONDUCTION ANGLE
Maximum Allowable Case Temperature
270°
180°
120°
90°
60°
30°
360°
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 110 120 130 140 150
Average On-State Current - It/If(av) - Amperes
(Rectangular Waveform)
Maximum On-State Forward Voltage Drop
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
10
100
1000
Instantaneous On-State Current - Itm / Ifm - Amperes
( Tj = 125 °C )
Maximum Transient Thermal Impedance
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.001
0.01
0.1
1
10
100
Time - t - Seconds
(Junction to Case)


Số phần tương tự - CD421490B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Powerex Power Semicondu...
CD421490C POWEREX-CD421490C Datasheet
461Kb / 4P
   Dual SCR/Diode Isolated Module
More results

Mô tả tương tự - CD421490B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Powerex Power Semicondu...
ND470625 POWEREX-ND470625_12 Datasheet
142Kb / 5P
   Dual SCR/Diode Isolated Module
LD421843 POWEREX-LD421843 Datasheet
354Kb / 5P
   Dual SCR/Diode Isolated Module
ND420821 POWEREX-ND420821 Datasheet
140Kb / 4P
   Dual SCR/Diode Isolated Module
PD421207 POWEREX-PD421207_12 Datasheet
376Kb / 5P
   Dual SCR / Diode Isolated Module
ND420625 POWEREX-ND420625_12 Datasheet
144Kb / 5P
   Dual SCR/Diode Isolated Module
CD620815B POWEREX-CD620815B Datasheet
115Kb / 4P
   Dual SCR/Diode Isolated Module
CD420890C POWEREX-CD420890C Datasheet
461Kb / 4P
   Dual SCR/Diode Isolated Module
CD630815B POWEREX-CD630815B Datasheet
113Kb / 4P
   Dual SCR Isolated Module
ND430625 POWEREX-ND430625_12 Datasheet
144Kb / 5P
   Dual SCR Isolated Module
CD430890B POWEREX-CD430890B Datasheet
308Kb / 4P
   Dual SCR Isolated Module
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com