công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD430890B bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Powerex Power Semiconductors

tên linh kiện CD430890B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual SCR Isolated Module
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  POWEREX [Powerex Power Semiconductors]
Trang chủ  http://www.pwrx.com
Logo POWEREX - Powerex Power Semiconductors

CD430890B bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Powerex Power Semiconductors

  CD430890B Datasheet HTML 1Page - Powerex Power Semiconductors CD430890B Datasheet HTML 2Page - Powerex Power Semiconductors CD430890B Datasheet HTML 3Page - Powerex Power Semiconductors CD430890B Datasheet HTML 4Page - Powerex Power Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Powerex, Inc., Hillis Street, Youngwood, Pennsylvania 15697 (724) 925-7272
POW-R-BLOK
TM
Dual SCR Isolated Module
90 Amperes / Up to 1800 Volts
Revision Date: 04/28/2009
CD43__90B
Maximum On-State Forward Voltage Drop
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
10
100
1000
Instantaneous On-State Current - Itm - Amperes
( Tj = 125 °C )
Maximum Transient Thermal Impedance
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.001
0.01
0.1
1
10
100
Time - t - Seconds
(Junction to Case)
0
180
360
CONDUCTION ANGLE
Maximum On-State Power Dissipation
15°
30°
60°
90°
120°
180°
0
20
40
60
80
100
120
140
0
2040
6080
100
Average On-State Current - It(av) - Amperes
(Sinusoidal Waveform)
0
180
360
CONDUCTION ANGLE
Maximum Allowable Case Temperature
120°
90°
60°
30°
15°
180°
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
0
10
2030
40
506070
8090
100
Average On-State Current - It(av) - Amperes
(Sinusoidal Waveform)
0
180
360
CONDUCTION ANGLE
Maximum On-State Power Dissipation
90°
60°
30°
120°
180°
270°
15°
360°
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90 100 110 120 130 140 150
Average On-State Current - It(av) - Amperes
(Rectangular Waveform)
0
180
360
CONDUCTION ANGLE
Maximum Allowable Case Temperature
270°
180°
120°
90°
60°
30°
15°
360°
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
0
10
20304050
60708090 100 110 120 130 140 150
Average On-State Current - It(av) - Amperes
(Rectangular Waveform)


Số phần tương tự - CD430890B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Powerex Power Semicondu...
CD430890 POWEREX-CD430890 Datasheet
103Kb / 4P
   POW-R-BLOK Dual SCR Isolated Module 90 Amperes / Up to 1600 Volts
CD430890A POWEREX-CD430890A Datasheet
101Kb / 4P
   POW-R-BLOK Dual SCR Isolated Module 90 Amperes / Up to 1600 Volts
CD430890C POWEREX-CD430890C Datasheet
477Kb / 4P
   Dual SCR Isolated Module
More results

Mô tả tương tự - CD430890B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Powerex Power Semicondu...
CD630815B POWEREX-CD630815B Datasheet
113Kb / 4P
   Dual SCR Isolated Module
ND430625 POWEREX-ND430625_12 Datasheet
144Kb / 5P
   Dual SCR Isolated Module
LDR30850 POWEREX-LDR30850 Datasheet
471Kb / 5P
   Dual SCR Isolated Module
PD431207 POWEREX-PD431207_12 Datasheet
373Kb / 5P
   Dual SCR Isolated Module
LD431843 POWEREX-LD431843 Datasheet
324Kb / 5P
   Dual SCR Isolated Module
CD631815C POWEREX-CD631815C Datasheet
486Kb / 4P
   Dual SCR Isolated Module
CD430890C POWEREX-CD430890C Datasheet
477Kb / 4P
   Dual SCR Isolated Module
PD432006 POWEREX-PD432006_12 Datasheet
374Kb / 5P
   Dual SCR Isolated Module
ND430821 POWEREX-ND430821_12 Datasheet
140Kb / 4P
   Dual SCR Isolated Module
ND470625 POWEREX-ND470625_12 Datasheet
142Kb / 5P
   Dual SCR/Diode Isolated Module
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com