công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI-A1125 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

tên linh kiện SI-A1125
Giải thích chi tiết về linh kiện  Standard Recovery High Voltage Rectifier Diodes
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Trang chủ  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

SI-A1125 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  SI-A1125_18 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor SI-A1125_18 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Si-A1125/500-6 ... Si-A8000/3600-1.8
Si-A1125/500-6 ... Si-A8000/3600-1.8
Standard Recovery High Voltage Rectifier Diodes
Hochspannungs-Gleichrichter mit Standard Sperrverzug
IFAV1 = 6...1.8 A
VF
< 3...15 V
Tjmax = 150°C
VRRM = 3.2...24 kV
IFSM = 300...100 A
trr
~ 1500 ns
Version 2018-01-11
Ø 55 x 23
(“Hockey Puck”)
Dimensions - Maße [mm]
Typical Applications
High voltage rectification
at 50/60 Hz
Laser power supplies
X-ray equipment
Electrostatic dust precipitators
Commercial grade 1)
Typische Anwendungen
Hochspannungsgleichrichtung
bei 50/60 Hz
Laser-Stromversorgungen
Röntgengeräte
Elektrostatische Staubabscheider
Standardausführung 1)
Features
High creepage and clearance
Easy screw assembly
Serial operation possible for
higher voltages
Usage in air or oil
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
Große Luft- und Kriechstrecken
Einfache Schraubmontage
Serienschaltung möglich für
höhere Spannungen
Betrieb in Luft oder Öl
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Packed in box
35
Verpackt im Karton
Weight approx.
125 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
3)
Si-A1125/
500-6
Si-A1750/
775-4
Si-A3000/
1350-2.5
Si-A8000/
3600-1.8
Alternating input voltage
Eingangswechselspannung
4)
V
VRMS
1125 V
1750 V
3000 V
8000 V
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM
3200 V
4800 V
8000 V
24000 V
Max. average
forward current
Dauergrenzstrom in
Einwegschaltung
Convection
Konvektion
TA = 50°C
5)
6)
IFAV
6 A
4.8 A
4 A
3.2 A
2.5 A
2 A
1.8 A
1.4 A
Forced air
Luftkühlung
TA = 40°C
5)
6
)
IFAV
9.8 A
7.7 A
6.5.A
5.1 A
4.1 A
3.2 A
2.9 A
2.3 A
In oil
In Öl
TA = 40°C
IFAV
10 A
6.7 A
4.2 A
3 A
Peak forward surge current
Stoßstrom in Flussrichtung
50 Hz (10 ms)
60 Hz (8.3ms)
IFSM
300 A
330 A
200 A
220 A
200 A
220 A
100 A
110 A
Rating for fusing – Grenzlastintegral
t < 10 ms
IFRM
450 A²s
200 A²s
200 A²s
50 A²s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+150°C
Admissible mounting torque
Zulässiges Anzugsdrehmoment
M8
< 72 lb.in.
< 8 Nm
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
TA = 25°C unless otherwise specified – TA = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Type designation according to IEC 97. Si-A and Si-E are identical
Typenbezeichnung angelehnt an IEC 971. Si-A und Si-E sind identisch
4
At free air operation, considering admissible creepage and clearance, and sporadic surge voltages (≤ VRRM!)
according to EN 61800-5-1
Bei Betrieb an freier Luft, unter Berücksichtigung der zulässigen Luft- und Kriechstrecken, sowie zeitweiliger
Überspannungen (≤ VRRM!) gemäß EN 61800-5-1
5
With metal sheets for cooling, see next page – Mit Kühlblechen, siehe nächste Seite
6
Without metal sheets – Ohne Kühlbleche
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Pb
RoHS
SI-A 3000/1350-2.5
M 8
16
55


Số phần tương tự - SI-A1125_18

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diotec Semiconductor
SI-A1125 DIOTEC-SI-A1125_13 Datasheet
136Kb / 2P
   High Voltage Silicon Rectifier Diodes
More results

Mô tả tương tự - SI-A1125_18

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diotec Semiconductor
BY4 DIOTEC-BY4_16 Datasheet
144Kb / 2P
   Standard Recovery High Voltage Rectifier Diodes
SI-E8000 DIOTEC-SI-E8000_17 Datasheet
241Kb / 2P
   Standard Recovery High Voltage Rectifier Diodes
logo
High Voltage Power Solu...
CS4309G600 HVPSI-CS4309G600 Datasheet
161Kb / 2P
   Standard Recovery High Voltage Diodes
logo
Diotec Semiconductor
1N4001 DIOTEC-1N4001_1 Datasheet
142Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
BYW27-50 DIOTEC-BYW27-50 Datasheet
136Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
logo
SUNMATE electronic Co.,...
BY2000 SUNMATE-BY2000 Datasheet
551Kb / 2P
   STANDARD RECOVERY RECTIFIER DIODES
logo
Diotec Semiconductor
P2500A DIOTEC-P2500A_15 Datasheet
138Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
PX1500A DIOTEC-PX1500A_15 Datasheet
140Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
BY251 DIOTEC-BY251_15 Datasheet
94Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
P2000A DIOTEC-P2000A_15 Datasheet
138Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com