công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5999B bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Micro Commercial Components

tên linh kiện 1N5999B
Giải thích chi tiết về linh kiện  500 mW Zener Diode 2.4 ??47Volts
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components

1N5999B bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Micro Commercial Components

  1N5999B Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components 1N5999B Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components 1N5999B Datasheet HTML 3Page - Micro Commercial Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
ELECTRICAL CHARACTERISTICS @25 C
NOMINAL
ZENER
VOLTAGE VZ @
IZT
TEST
CURRENT IZT
MAXIMUM ZENER IMPEDANCE
ZZK @IZK = 0.25mA
MAXIMUM REVERSE LEAKAGE
CURRENT
IR
@
VR
Max. DC Zener
Current
IZM
MCC
PART
NUMBER
VOLTS
mA
A
VOLTS
1N5985B
2.4
5.0
100
1800
100
1.0
208
1N5987B
3.0
5.0
95
2000
50
1.0
167
1N5988B
3.3
5.0
95
2200
25
1.0
152
1N5989B
3.6
5.0
90
2300
15
1.0
139
1N5990B
3.9
5.0
90
2400
10
1.0
128
1N5991B
4.3
5.0
88
2500
5.0
1.0
116
1N5992B
4.7
5.0
70
2200
3.0
1.5
106
1N5993B
5.1
5.0
50
2050
2.0
2.0
98
1N5994B
5.6
5.0
25
1800
2.0
3.0
89
1N5995B
6.2
5.0
10
1300
1.0
4.0
81
1N5996B
6.8
5.0
8.0
750
1.0
5.2
74
1N5997B
7.5
5.0
7.0
600
0.5
6.0
67
1N5998B
8.2
5.0
7.0
600
0.5
6.5
61
1N5999B
9.1
5.0
10
600
0.1
7.0
55
1N6000B
10
5.0
15
600
0.1
8.0
50
1N6001B
11
5.0
18
600
0.1
8.4
45
1N6002B
12
5.0
22
600
0.1
9.1
42
1N6003B
13
5.0
25
600
0.1
9.9
38
1N6004B
15
5.0
32
600
0.1
11
33
1N6005B
16
5.0
36
600
0.1
12
31
1N6006B
18
5.0
42
600
0.1
14
28
1N6007B
20
5.0
48
600
0.1
15
25
1N6008B
22
5.0
55
600
0.1
17
23
1N6009B
24
5.0
62
600
0.1
18
21
1N6010B
27
5.0
70
600
0.1
21
19
1N6011B
30
5.0
78
600
0.1
23
17
1N6012B
33
5.0
88
700
0.1
25
15
1N6013B
36
5.0
95
700
0.1
27
14
1N6014B
39
2.0
130
800
0.1
30
13
1N6015B
43
2.0
150
900
0.1
33
12
1N6016B
47
2.0
170
1000
0.1
36
11
1N5985B THRU 1N6016B
M C C
Revision:
B
20
12/08/23
TM
Micro Commercial Components
www.mccsemi.com
2 of 3
The type number listed indicates a 5% tolerance. for 2% tolerance, add suffix C;
Notes:
mA


Số phần tương tự - 1N5999B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
1N5999B FAIRCHILD-1N5999B Datasheet
145Kb / 5P
   Zeners
logo
Yea Shin Technology Co....
1N5999B YEASHIN-1N5999B Datasheet
1Mb / 9P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
logo
Microsemi Corporation
1N5999BUR MICROSEMI-1N5999BUR Datasheet
397Kb / 5P
   Surface Mount 500 mW Zener Diodes
Rev. 1
1N5999BUR-1 MICROSEMI-1N5999BUR-1 Datasheet
397Kb / 5P
   Surface Mount 500 mW Zener Diodes
Rev. 1
More results

Mô tả tương tự - 1N5999B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
1N5221 MCC-1N5221_11 Datasheet
477Kb / 5P
   500 mW Zener Diode 2.4 to 75 Volts
BZT52C2V4 MCC-BZT52C2V4_10 Datasheet
208Kb / 3P
   500 mW Zener Diode 2.4 to 43 Volts
DL5221 MCC-DL5221_11 Datasheet
632Kb / 5P
   500 mW Zener Diode 2.4 to 75 Volts
1N5221 MCC-1N5221 Datasheet
621Kb / 2P
   500 mW Zener Diode 2.4 to 200 Volts
1N5221B MCC-1N5221B Datasheet
550Kb / 5P
   500 mW Zener Diode 2.4 to 75 Volts
DL5221 MCC-DL5221 Datasheet
890Kb / 2P
   500 mW Zener Diode 2.4 to 200 Volts
BZT52C2V4 MCC-BZT52C2V4_13 Datasheet
463Kb / 4P
   500 mW Zener Diode 2.4 to 51 Volts
DL5221B MCC-DL5221B Datasheet
593Kb / 5P
   500 mW Zener Diode 2.4 to 75 Volts
MCL5221 MCC-MCL5221 Datasheet
120Kb / 3P
   500 mW Zener Diode 2.4 to 75 Volts
DL5232B-TP MCC-DL5232B-TP Datasheet
632Kb / 5P
   500 mW Zener Diode 2.4 to 75 Volts
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com