công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5998B bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Micro Commercial Components

tên linh kiện 1N5998B
Giải thích chi tiết về linh kiện  500 mW Zener Diode 2.4 ??47Volts
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components

1N5998B bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Micro Commercial Components

  1N5998B Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components 1N5998B Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components 1N5998B Datasheet HTML 3Page - Micro Commercial Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
1N5985B
THRU
1N6016B
500 mW
Zener Diode
2.4 – 47Volts
Features
Maximum Ratings
Operating Temperature: -65
to +200
Storage Temperature: -65
to +200
DC Power Dissipation: 500mW
Maximum Thermal Resistance: 300K/W Junction to Ambient
Test Conditions: I = 9.5mm(3/8”) TL = constant
Forward voltage @ 100mA: 1.5V
TL Lead Temperatrue C
0
200
150
100
50
Figure 2 - Derating Curve
mW
200
400
100
300
500
Zener Voltage Vz
Figure 1
0
100
200
1
10
100
Capacitance vs. Vz Curve
At-2volts(VR)
At zero volt
DO-35
DIMENSIONS
INCHES
MM
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
NOTE
A
---
.175
---
4.2
B
---
.079
---
2.00
C
---
.020
---
.52
D
1.000
---
25.40
---
A
B
C
D
D
Cathode
Mark
Revision:
B
20
12/08/23
 omponents
20736 Marilla
Street Chatsworth

 !"#
$%    !"#
MCC
TM
Micro Commercial Components
www.mccsemi.com
1 of 3
High Reliability
Very Sharp Reverse Characteristic
VZ – tolerance ± 5%
Marking: Cathode band and type number
Lead Free Finish/Rohs Compliant (Note1) ("P"Suffix designates
Compliant. See ordering information)
Moisture Sensitivity: Level 1
Note:
1. Lead in Glass Exemption Applied, see EU Directive Annex 7(C)-I.
oC
oC
oC
oC
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS


Số phần tương tự - 1N5998B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
1N5998B FAIRCHILD-1N5998B Datasheet
145Kb / 5P
   Zeners
logo
Yea Shin Technology Co....
1N5998B YEASHIN-1N5998B Datasheet
1Mb / 9P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
logo
Microsemi Corporation
1N5998BUR MICROSEMI-1N5998BUR Datasheet
397Kb / 5P
   Surface Mount 500 mW Zener Diodes
Rev. 1
1N5998BUR-1 MICROSEMI-1N5998BUR-1 Datasheet
397Kb / 5P
   Surface Mount 500 mW Zener Diodes
Rev. 1
More results

Mô tả tương tự - 1N5998B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
1N5221 MCC-1N5221_11 Datasheet
477Kb / 5P
   500 mW Zener Diode 2.4 to 75 Volts
BZT52C2V4 MCC-BZT52C2V4_10 Datasheet
208Kb / 3P
   500 mW Zener Diode 2.4 to 43 Volts
DL5221 MCC-DL5221_11 Datasheet
632Kb / 5P
   500 mW Zener Diode 2.4 to 75 Volts
1N5221 MCC-1N5221 Datasheet
621Kb / 2P
   500 mW Zener Diode 2.4 to 200 Volts
1N5221B MCC-1N5221B Datasheet
550Kb / 5P
   500 mW Zener Diode 2.4 to 75 Volts
DL5221 MCC-DL5221 Datasheet
890Kb / 2P
   500 mW Zener Diode 2.4 to 200 Volts
BZT52C2V4 MCC-BZT52C2V4_13 Datasheet
463Kb / 4P
   500 mW Zener Diode 2.4 to 51 Volts
DL5221B MCC-DL5221B Datasheet
593Kb / 5P
   500 mW Zener Diode 2.4 to 75 Volts
MCL5221 MCC-MCL5221 Datasheet
120Kb / 3P
   500 mW Zener Diode 2.4 to 75 Volts
DL5232B-TP MCC-DL5232B-TP Datasheet
632Kb / 5P
   500 mW Zener Diode 2.4 to 75 Volts
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com