công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4112 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Micro Commercial Components

tên linh kiện 1N4112
Giải thích chi tiết về linh kiện  500mW Silicon Zener Diodes
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components

1N4112 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Micro Commercial Components

  1N4112 Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components 1N4112 Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components 1N4112 Datasheet HTML 3Page - Micro Commercial Components 1N4112 Datasheet HTML 4Page - Micro Commercial Components 1N4112 Datasheet HTML 5Page - Micro Commercial Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
MCC
1N4614 thru 1N4125
TM
Micro Commercial Components
+12
+10
+8
+6
+4
+2
0
-2
-4
89
VZ , ZENER VOLTAGE (VOLTS)
Figure 1. Range for Units to 12 Volts
VZ @IZT
(NOTE 2)
RANGE
2
6
+6
+4
+2
0
-2
-4
34
VZ , ZENER VOL TAGE (VOLTS)
Figure 2. Effect of Zener Current
NOTE: BELOW 3 VOLTS AND ABOVE 8 VOL TS
NOTE: CHANGES IN ZENER CURRENT DO NOT
NOTE: AFFECT TEMPERATURE COEFFICIENTS
1mA
0.01mA
VZ @ IZ
TA=25 °C
1000
500
200
100
50
20
10
5
2
1
1
2
5
10
20
50
100
VZ, ZENER VOLTAGE (VOLTS)
Figure 3. Typical Capacitance 2.4-100 Volts
TA = 25
° C
0V BIAS
1V BIAS
50% OF
VZ BIAS
20mA
3
45
710
11
12
5
6
7
8
Revision:
B
20
12/01/01
www.mccsemi.com
3 of 5


Số phần tương tự - 1N4112

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Compensated Deuices Inc...
1N4112 CDI-DIODE-1N4112 Datasheet
98Kb / 2P
   LOW CURRENT OPERATION AT 250 uA
logo
Central Semiconductor C...
1N4112 CENTRAL-1N4112 Datasheet
433Kb / 3P
   Consolidated shipping options
logo
Knox Semiconductor, Inc
1N4112 KNOX-1N4112 Datasheet
37Kb / 1P
   LOW LEVEL ZENER DIODES LOW CURRENT: 250關A - LOW NOISE
logo
Microsemi Corporation
1N4112 MICROSEMI-1N4112 Datasheet
86Kb / 2P
   SILICON 500mA LOW NOISE ZENER DIODES
1N4112 MICROSEMI-1N4112 Datasheet
109Kb / 2P
   SILICON 400mA LOW NOISE ZENER DIODES
More results

Mô tả tương tự - 1N4112

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microsemi Corporation
1N753A MICROSEMI-1N753A Datasheet
75Kb / 2P
   SILICON 500MW ZENER DIODES
logo
Micro Commercial Compon...
MMSZ4678-TP MCC-MMSZ4678-TP Datasheet
346Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
LLZ2V4 MCC-LLZ2V4 Datasheet
630Kb / 6P
   500mW Silicon Zener Diodes
DL4678 MCC-DL4678 Datasheet
432Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
logo
Digitron Semiconductors
1N957B DIGITRON-1N957B Datasheet
196Kb / 3P
   500mW SILICON ZENER DIODES
logo
Jinan Gude Electronic D...
1N746 JGD-1N746 Datasheet
199Kb / 2P
   500mW SILICON ZENER DIODES
logo
Shanghai Lunsure Electr...
BZX79C2V4 CHENYI-BZX79C2V4 Datasheet
97Kb / 4P
   500mW Silicon Zener Diodes
logo
Micro Commercial Compon...
1N4614 MCC-1N4614 Datasheet
265Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
MMSZ4678 MCC-MMSZ4678_16 Datasheet
306Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
1N4678 MCC-1N4678_11 Datasheet
214Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com