công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD7821BQ bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD7821BQ
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Bit ADC with Track/Hold Function
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7821BQ bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Analog Devices

  AD7821BQ Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD7821BQ Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD7821BQ Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD7821BQ Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD7821BQ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD7821BQ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD7821BQ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7821BQ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7821BQ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 17 page
background image
AD7821* PRODUCT PAGE QUICK LINKS
Last Content Update: 02/23/2017
COMPARABLE PARTS
View a parametric search of comparable parts.
DOCUMENTATION
Application Notes
• AN-299: Simple Circuit Provides Ratiometric Reference
Levels for AD782X Family of Half-Flash ADCs
Data Sheet
• AD7821: High Speed, µP-Compatible, CMOS, 8-Bit
Sampling ADC Data Sheet
• AD7821: Military Data Sheet
REFERENCE MATERIALS
Technical Articles
• MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC
DESIGN RESOURCES
• AD7821 Material Declaration
• PCN-PDN Information
• Quality And Reliability
• Symbols and Footprints
DISCUSSIONS
View all AD7821 EngineerZone Discussions.
SAMPLE AND BUY
Visit the product page to see pricing options.
TECHNICAL SUPPORT
Submit a technical question or find your regional support
number.
DOCUMENT FEEDBACK
Submit feedback for this data sheet.
This page is dynamically generated by Analog Devices, Inc., and inserted into this data sheet. A dynamic change to the content on this page will not
trigger a change to either the revision number or the content of the product data sheet. This dynamic page may be frequently modified.


Số phần tương tự - AD7821BQ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7821BQ AD-AD7821BQ Datasheet
249Kb / 12P
   LC2MOS High Speed, mP-Compatible 8-Bit ADC with Track/Hold Function
REV. A
More results

Mô tả tương tự - AD7821BQ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7820 AD-AD7820_17 Datasheet
644Kb / 13P
   8-Bit ADC with Track/Hold Function
AD7575 AD-AD7575_17 Datasheet
181Kb / 13P
   8-Bit ADC with Track/Hold
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX100 MAXIM-MAX100 Datasheet
123Kb / 16P
   250Msps, 8-Bit ADC with Track/Hold
19-0282; Rev 0; 7/94
MAX101A MAXIM-MAX101A Datasheet
116Kb / 16P
   500Msps, 8-Bit ADC with Track/Hold
19-1109; Rev 0; 7/96
MAX101 MAXIM-MAX101 Datasheet
148Kb / 16P
   500Msps, 8-Bit ADC with Track/Hold
Rev 0; 8/94
logo
Analog Devices
AD7575 AD-AD7575_15 Datasheet
150Kb / 12P
   5 s 8-Bit ADC with Track/Hold
REV. B
AD7820KNZ AD-AD7820KNZ Datasheet
475Kb / 12P
   LC2MOS High Speed UP-Compatible 8-Bit ADC with Track/Hold Function
REV. A
AD7575SE AD-AD7575SE Datasheet
137Kb / 12P
   LC2MOS 5ms 8-Bit ADC with Track/Hold
REV. B
AD7575JNZ AD-AD7575JNZ Datasheet
137Kb / 12P
   LC2MOS 5ums 8-Bit ADC with Track/Hold
REV. B
AD7820 AD-AD7820 Datasheet
609Kb / 12P
   LC2MOS HIGH-SPEED uP-COMPATIBLE 8-BIT ADC WITH TRACK/HOLD FUNCTION
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com