công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD7821KP bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD7821KP
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Bit ADC with Track/Hold Function
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7821KP bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button AD7821KP Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD7821KP Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD7821KP Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD7821KP Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD7821KP Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7821KP Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7821KP Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD7821KP Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD7821KP Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 17 page
background image
AD7821
REV. B
–6–
—Typical Performance Characteristics
TPC 2. Power Supply Current vs.
Temperature (Not Including
Reference Ladder)
TPC 8. tINTL, Internal Time Delay vs.
Temperature
TPC 3. Accuracy vs. tWR
TPC 1. Conversion Time
(RD Mode) vs.Temperature
TPC 4. Accuracy vs. tRD
TPC 7. Effective Number of Bits vs.
Input Signal (
±2.5 V) Frequency
TPC 9. Output Current vs.
Temperature
TPC 5. Accuracy vs. tP
TPC 6. Accuracy vs. VREF
[VREF = VREF(+) – VREF(–)]


Số phần tương tự - AD7821KP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7821KP AD-AD7821KP Datasheet
249Kb / 12P
   LC2MOS High Speed, mP-Compatible 8-Bit ADC with Track/Hold Function
REV. A
AD7821KPZ AD-AD7821KPZ Datasheet
816Kb / 16P
   LC2MOS High Speed, P Compatible 8-Bit ADC with Track/Hold Function
REV. B
More results

Mô tả tương tự - AD7821KP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7820 AD-AD7820_17 Datasheet
644Kb / 13P
   8-Bit ADC with Track/Hold Function
AD7575 AD-AD7575_17 Datasheet
181Kb / 13P
   8-Bit ADC with Track/Hold
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX100 MAXIM-MAX100 Datasheet
123Kb / 16P
   250Msps, 8-Bit ADC with Track/Hold
19-0282; Rev 0; 7/94
MAX101A MAXIM-MAX101A Datasheet
116Kb / 16P
   500Msps, 8-Bit ADC with Track/Hold
19-1109; Rev 0; 7/96
MAX101 MAXIM-MAX101 Datasheet
148Kb / 16P
   500Msps, 8-Bit ADC with Track/Hold
Rev 0; 8/94
logo
Analog Devices
AD7575 AD-AD7575_15 Datasheet
150Kb / 12P
   5 s 8-Bit ADC with Track/Hold
REV. B
AD7820KNZ AD-AD7820KNZ Datasheet
475Kb / 12P
   LC2MOS High Speed UP-Compatible 8-Bit ADC with Track/Hold Function
REV. A
AD7575SE AD-AD7575SE Datasheet
137Kb / 12P
   LC2MOS 5ms 8-Bit ADC with Track/Hold
REV. B
AD7575JNZ AD-AD7575JNZ Datasheet
137Kb / 12P
   LC2MOS 5ums 8-Bit ADC with Track/Hold
REV. B
AD7820 AD-AD7820 Datasheet
609Kb / 12P
   LC2MOS HIGH-SPEED uP-COMPATIBLE 8-BIT ADC WITH TRACK/HOLD FUNCTION
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com