công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD1674 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD1674
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-Bit 100 kSPS A/D Converter
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD1674 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Analog Devices

  AD1674_17 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD1674_17 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD1674_17 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD1674_17 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD1674_17 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD1674_17 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD1674_17 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD1674_17 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD1674_17 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 13 page
background image
REV. C
–3–
AD1674
AD1674A
AD1674B
AD1674T
Parameter
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Unit
RESOLUTION
12
12
12
Bits
INTEGRAL NONLINEARITY (INL)
± 1
±1/2
±1/2
LSB
± 1
±1/2
± 1
LSB
DIFFERENTIAL NONLINEARITY (DNL)
(No Missing Codes)
12
12
12
Bits
UNIPOLAR OFFSET
1 @ +25
°C
± 2
± 2
± 2
LSB
BIPOLAR OFFSET
1 @ +25
°C
± 6
± 3
± 3
LSB
FULL-SCALE ERROR
1, 2 @ +25
°C
(with Fixed 50
Ω Resistor from REF OUT to REF IN)
0.1
0.25
0.1
0.125
0.1
0.125
% of FSR
TEMPERATURE RANGE
–40
+85
–40
+85
–55
+125
°C
TEMPERATURE DRIFT
3
Unipolar Offset
2
± 2
± 1
± 1
LSB
Bipolar Offset
2
± 2
± 1
± 2
LSB
Full-Scale Error
2
± 8
± 5
± 7
LSB
POWER SUPPLY REJECTION
VCC = 15 V ± 1.5 V or 12 V ± 0.6 V
± 2
± 1
± 1
LSB
VLOGIC = 5 V ± 0.5 V
±1/2
±1/2
±1/2
LSB
VEE = –15 V ± 1.5 V or –12 V ± 0.6 V
± 2
± 1
± 1
LSB
ANALOG INPUT
Input Ranges
Bipolar
–5
+5
–5
+5
–5
+5
Volts
–10
+10
–10
+10
–10
+10
Volts
Unipolar
0
+10
0
+10
0
+10
Volts
0
+20
0
+20
0
+20
Volts
Input Impedance
10 Volt Span
357357357
k
20 Volt Span
6
10
14
6
10
14
6
10
14
k
POWER SUPPLIES
Operating Voltages
VLOGIC
+4.5
+5.5
+4.5
+5.5
+4.5
+5.5
Volts
VCC
+11.4
+16.5 +11.4
+16.5 +11.4
+16.5
Volts
VEE
–16.5
–11.4 –16.5
–11.4 –16.5
–11.4
Volts
Operating Current
ILOGIC
58
58
58
mA
ICC
10
14
10
14
10
14
mA
IEE
14
18
14
18
14
18
mA
POWER DISSIPATION
385
575
385
575
385
575
mW
INTERNAL REFERENCE VOLTAGE
9.9
10.0
10.1
9.9
10.0
10.1
9.9
10.0
10.1
Volts
Output Current (Available for External Loads)
4
2.0
2.0
2.0
mA
(External Load Should Not Change During Conversion


Số phần tương tự - AD1674_17

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD1674 AD-AD1674_15 Datasheet
258Kb / 12P
   12-Bit 100 kSPS A/D Converter
REV. C
More results

Mô tả tương tự - AD1674_17

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
5962-9316401MXA AD-5962-9316401MXA Datasheet
258Kb / 12P
   12-Bit 100 kSPS A/D Converter
REV. C
AD1674 AD-AD1674 Datasheet
255Kb / 12P
   12-Bit 100 kSPS A/D Converter
REV. C
AD1674BRZ AD-AD1674BRZ Datasheet
166Kb / 12P
   12-Bit 100 kSPS A/D Converter
REV. C
AD1674 AD-AD1674_15 Datasheet
258Kb / 12P
   12-Bit 100 kSPS A/D Converter
REV. C
AD1674JRZ-REEL AD-AD1674JRZ-REEL Datasheet
166Kb / 12P
   12-Bit 100 kSPS A/D Converter
REV. C
AD1674JNZ AD-AD1674JNZ Datasheet
258Kb / 12P
   12-Bit 100 kSPS A/D Converter
REV. C
AD1674JRZ AD-AD1674JRZ Datasheet
258Kb / 12P
   12-Bit 100 kSPS A/D Converter
REV. C
AD977BRZ AD-AD977BRZ Datasheet
284Kb / 24P
   16-Bit, 100 kSPS/200 kSPS BiCMOS A/D Converter
REV. D
AD977ARZ AD-AD977ARZ Datasheet
284Kb / 24P
   16-Bit, 100 kSPS/200 kSPS BiCMOS A/D Converter
REV. D
AD977 AD-AD977 Datasheet
266Kb / 24P
   16-Bit, 100 kSPS/200 kSPS BiCMOS A/D Converter
REV. D
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com