công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FC-335-SY3 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - TE Connectivity Ltd

tên linh kiện FC-335-SY3
Giải thích chi tiết về linh kiện  RELAY NON-LATCHING3PST/NO (DM)35A/28Vdc, 115 Vac ??50/60Hz, 400Hz
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TEC [TE Connectivity Ltd]
Trang chủ  http://www.te.com/usa-en/home.html
Logo TEC - TE Connectivity Ltd

FC-335-SY3 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - TE Connectivity Ltd

  FC-335-SY3 Datasheet HTML 1Page - TE Connectivity Ltd FC-335-SY3 Datasheet HTML 2Page - TE Connectivity Ltd FC-335-SY3 Datasheet HTML 3Page - TE Connectivity Ltd FC-335-SY3 Datasheet HTML 4Page - TE Connectivity Ltd FC-335-SY3 Datasheet HTML 5Page - TE Connectivity Ltd FC-335-SY3 Datasheet HTML 6Page - TE Connectivity Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
SHEET
5 of 6
REV 11/29/17
SERIES FC-335
PRODUCT DATA SHEET
29-Nov-2017 Rev
PH. 828-338-1087
FAX 828-338-1103
1396 CHARLOTTE HIGHWAY, FAIRVIEW, NC 28730
, CARPINTERIA, CA 93013
CAGE CODE
SCALE
NONE
Dimensions shown for reference
Only. Specifications subject to
change.
CONFIGURATION
Style 2: Screw Terminals
MOUNTING LAYOUT
Note:
Tolerances ±.010
” unless otherwise specified.


Số phần tương tự - FC-335-SY3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PREMO CORPORATION S.L
FC-3125 PREMO-FC-3125 Datasheet
137Kb / 1P
   Screened Room Filters
FC-316 PREMO-FC-316 Datasheet
137Kb / 1P
   Screened Room Filters
FC-325 PREMO-FC-325 Datasheet
137Kb / 1P
   Screened Room Filters
logo
TE Connectivity Ltd
FC-325 TEC-FC-325 Datasheet
1,004Kb / 6P
   Compact, Hermetically Sealed, Non-Latching Relays
FC-325-CW3 TEC-FC-325-CW3 Datasheet
1,004Kb / 6P
   Compact, Hermetically Sealed, Non-Latching Relays
More results

Mô tả tương tự - FC-335-SY3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
389FHXXC1-120A SCHNEIDER-389FHXXC1-120A Datasheet
173Kb / 4P
   Power relay, SE Relays, SPST-NO-DM, 30A, 120 VAC, side flange cover
logo
Leach International Cor...
KM-D5A LEACH-KM-D5A Datasheet
360Kb / 5P
   RELAY – NONLATCH 1 PST-DM, 50 AMP
logo
WAGO Kontakttechnik Gmb...
286-507 WAGO-286-507 Datasheet
318Kb / 6P
   Relay module; Nominal input voltage: 115 VAC
logo
Leach International Cor...
KXX5A LEACH-KXX5A Datasheet
783Kb / 6P
   RELAY NONLATCH 1 PST/NO (DM) / 75 AMP
logo
ORION FANS
OA280 ORIONFANS-OA280 Datasheet
287Kb / 1P
   1 min at 1500 VAC, 50/60Hz
logo
Leach International Cor...
KXD LEACH-KXD Datasheet
554Kb / 5P
   RELAY NONLATCH 1 PST/NO (DM) AUX / 75 AMP
KXDL LEACH-KXDL Datasheet
1Mb / 9P
   RELAY MAGNETIC LATCH 1 PST/NO (DM) / 75 AMP
KXL LEACH-KXL Datasheet
431Kb / 5P
   RELAY MAGNETIC LATCH, 1 PST/NO (DM) / 75 AMP
logo
Weidmuller
2663330000 WEIDMULLER-2663330000 Datasheet
139Kb / 4P
   A2C 50/70-DM
logo
Schneider Electric
A9C30811 SCHNEIDER-A9C30811 Datasheet
87Kb / 3P
   impulse relay iTL - 1P - 1NO - 16A - coil 110 VDC - 230...240 VAC 50/60Hz
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com