công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS17HB-04125 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Kemet Corporation

tên linh kiện SS17HB-04125
Giải thích chi tiết về linh kiện  SS Coils, SS17HB Type
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEMET [Kemet Corporation]
Trang chủ  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation

SS17HB-04125 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Kemet Corporation

  SS17HB-04125 Datasheet HTML 1Page - Kemet Corporation SS17HB-04125 Datasheet HTML 2Page - Kemet Corporation SS17HB-04125 Datasheet HTML 3Page - Kemet Corporation SS17HB-04125 Datasheet HTML 4Page - Kemet Corporation SS17HB-04125 Datasheet HTML 5Page - Kemet Corporation SS17HB-04125 Datasheet HTML 6Page - Kemet Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
5
© KEMET Electronics Corporation • P.O. Box 5928 • Greenville, SC 29606 • 864-963-6300 • www.kemet.com
LF0025_SS17HB • 3/28/2017
AC Line Filters – SS Coils, SS17HB Type
Notes on Use
Shelf Life
• Usewithin6months.Iftheproductisusedafterastorageperiodof6monthsorlonger,confirmitssolderability
before use.
Storage Condition
• Avoid storage in high temperature and high humidity environment, as such condition may deteriorate the solderability
of external electrode.
• Avoid storage in atmosphere containing toxic gases or acid (e.g., sulphur and chlorine), as such gas may deteriorate
the solderability of external electrode.
• Avoidstoragenearstrongmagneticfield,assuchconditionmaymagnetizetheproduct.
Frequency Characteristics Comparison Cont’d
AC Line Filters
40
Common mode
Impedance vs. Frequency
Frequency characterictic
0.3A
0.4A
0.5A
0.7A
1.0A
1.3A
1.7A
1M
100K
10K
1K
100
10
1
Frequency (Hz)
1K
10K
100K
1M
10M 30M
3
3
6
1
3
6
1
3
6
1
3
6
1
1
3
6
1
3
6
3
6
1
3
6
1
3
61
3
6
1
1M
100K
10K
1K
100
10
1
Frequency (Hz)
1K
10K
100K
1M
10M 30M
3
3
6
1
3
6
1
3
6
1
3
6
1
1
3
6
1
3
6
3
6
1
3
61
3
6
1
3
61
1M
100K
10K
1K
100
10
1
Frequency (Hz)
1K
10K
100K
1M
10M 30M
3
3
6
1
3
6
1
3
6
1
3
6
1
1
3
6
1
3
6
3
6
1
3
61
3
6
1
3
61
1M
100K
10K
1K
100
10
1
Frequency (Hz)
1K
10K
100K
1M
10M 30M
3
3
6
1
3
6
1
3
6
1
3
6
1
1
3
6
1
3
6
3
6
1
3
61
3
6
1
3
61
1M
100K
10K
1K
100
10
1
Frequency (Hz)
1K
10K
100K
1M
10M 30M
3
3
6
1
3
6
1
3
6
1
3
6
1
1
3
6
1
3
6
3
6
1
3
6
1
3
61
3
6
1
1M
100K
10K
1K
100
10
1
Frequency (Hz)
1K
10K
100K
1M
10M 30M
3
3
6
1
3
6
1
3
6
1
3
6
1
1
3
6
1
3
6
3
6
1
3
61
3
6
1
3
61
1M
100K
10K
1K
100
10
1
Frequency (Hz)
1K
10K
100K
1M
10M 30M
3
3
6
1
3
6
1
3
6
1
3
6
1
1
3
6
1
3
6
3
6
1
3
61
3
6
1
3
61
SU10VFC-R03370
SS17HB-R03300
SU9V-R03090
SU10VFC-R17016
SS17HB-R17010
SU10VFC-R10045
SS1HB-R10035
SU9V-R10008
SU10VFC-R07088
SS17HB-R07090
SU9V-R07017
SU10VFC-R05140
SU10VFC-R04250
SS17HB-R04170
SS17HB-R05140
SU9V-R05034
SU10VFC-R13025
SS17HB-R13020
AC Line Filters
40
Common mode
Impedance vs. Frequency
Frequency characterictic
0.3A
0.4A
0.5A
0.7A
1.0A
1.3A
1.7A
1M
100K
10K
1K
100
10
1
Frequency (Hz)
1K
10K
100K
1M
10M 30M
3
3
6
1
3
6
1
3
6
1
3
6
1
1
3
6
1
3
6
3
6
1
3
6
1
3
61
3
6
1
1M
100K
10K
1K
100
10
1
Frequency (Hz)
1K
10K
100K
1M
10M 30M
3
3
6
1
3
6
1
3
6
1
3
6
1
1
3
6
1
3
6
3
6
1
3
61
3
6
1
3
61
1M
100K
10K
1K
100
10
1
Frequency (Hz)
1K
10K
100K
1M
10M 30M
3
3
6
1
3
6
1
3
6
1
3
6
1
1
3
6
1
3
6
3
6
1
3
61
3
6
1
3
61
1M
100K
10K
1K
100
10
1
Frequency (Hz)
1K
10K
100K
1M
10M 30M
3
3
6
1
3
6
1
3
6
1
3
6
1
1
3
6
1
3
6
3
6
1
3
61
3
6
1
3
61
1M
100K
10K
1K
100
10
1
Frequency (Hz)
1K
10K
100K
1M
10M 30M
3
3
6
1
3
6
1
3
6
1
3
6
1
1
3
6
1
3
6
3
6
1
3
6
1
3
61
3
6
1
1M
100K
10K
1K
100
10
1
Frequency (Hz)
1K
10K
100K
1M
10M 30M
3
3
6
1
3
6
1
3
6
1
3
6
1
1
3
6
1
3
6
3
6
1
3
61
3
6
1
3
61
1M
100K
10K
1K
100
10
1
Frequency (Hz)
1K
10K
100K
1M
10M 30M
3
3
6
1
3
6
1
3
6
1
3
6
1
1
3
6
1
3
6
3
6
1
3
61
3
6
1
3
61
SU10VFC-R03370
SS17HB-R03300
SU9V-R03090
SU10VFC-R17016
SS17HB-R17010
SU10VFC-R10045
SS1HB-R10035
SU9V-R10008
SU10VFC-R07088
SS17HB-R07090
SU9V-R07017
SU10VFC-R05140
SU10VFC-R04250
SS17HB-R04170
SS17HB-R05140
SU9V-R05034
SU10VFC-R13025
SS17HB-R13020


Số phần tương tự - SS17HB-04125

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Frontier Electronics.
SS17H FRONTIER-SS17H Datasheet
127Kb / 2P
   1A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results

Mô tả tương tự - SS17HB-04125

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kemet Corporation
SS21V-R031380 KEMET-SS21V-R031380 Datasheet
385Kb / 6P
   SS Coils, SS21V Type
SS20H-R03660 KEMET-SS20H-R03660 Datasheet
265Kb / 4P
   SS Coils, SS20H Type
SS30V-R080960 KEMET-SS30V-R080960 Datasheet
337Kb / 5P
   SS Coils, SS30V Type
SS26V-R051170 KEMET-SS26V-R051170 Datasheet
377Kb / 6P
   SS Coils, SS26V Type
SS17VA-R03155 KEMET-SS17VA-R03155 Datasheet
479Kb / 8P
   SS Coils, SS17VA/HA Type
SS35V-15300 KEMET-SS35V-15300 Datasheet
387Kb / 5P
   SS Coils, SS35V/H Type
SS28V-R08600-CH KEMET-SS28V-R08600-CH Datasheet
297Kb / 4P
   SS Coils, SS28V/H-CH Type
SS24V-R05600-CH KEMET-SS24V-R05600-CH Datasheet
267Kb / 4P
   SS Coils, SS24V/H-CH Type
SS11VL-R03550 KEMET-SS11VL-R03550 Datasheet
363Kb / 6P
   SS Coils, SS11VL High Frequency Type
SS11V-R03550-CH KEMET-SS11V-R03550-CH Datasheet
411Kb / 6P
   SS Coils, SS11V/H-CH Type
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com