công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPW65R085CFD bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Wuxi Unigroup Microelectronics Company

tên linh kiện TPW65R085CFD
Giải thích chi tiết về linh kiện  650V Super-Junction Power MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WUMC [Wuxi Unigroup Microelectronics Company]
Trang chủ  http://www.tsinghuaicwx.com/en/index.asp
Logo WUMC - Wuxi Unigroup Microelectronics Company

TPW65R085CFD bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Wuxi Unigroup Microelectronics Company

  TPW65R085CFD Datasheet HTML 1Page - Wuxi Unigroup Microelectronics Company TPW65R085CFD Datasheet HTML 2Page - Wuxi Unigroup Microelectronics Company TPW65R085CFD Datasheet HTML 3Page - Wuxi Unigroup Microelectronics Company TPW65R085CFD Datasheet HTML 4Page - Wuxi Unigroup Microelectronics Company TPW65R085CFD Datasheet HTML 5Page - Wuxi Unigroup Microelectronics Company TPW65R085CFD Datasheet HTML 6Page - Wuxi Unigroup Microelectronics Company TPW65R085CFD Datasheet HTML 7Page - Wuxi Unigroup Microelectronics Company TPW65R085CFD Datasheet HTML 8Page - Wuxi Unigroup Microelectronics Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
TPV65R085CFD, TPW65R085CFD
V3.0
www.tsinghuaicwx.com
Wuxi Unigroup Microelectronics Company
5
Figure A:Gate Charge Test Circuit and Waveform
Figure B:Resistive Switching Test Circuit and Waveform
Figure C:Unclamped Inductive Switching Test Circuit and Waveform


Số phần tương tự - TPW65R085CFD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wuxi Unigroup Microelec...
TPW65R085CFD WUMC-TPW65R085CFD Datasheet
692Kb / 8P
   650V Super-Junction Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - TPW65R085CFD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shenzhen Winsemi Microe...
WFF4N65S WINSEMI-WFF4N65S Datasheet
154Kb / 7P
   650V Super-Junction Power MOSFET
logo
Wuxi Unigroup Microelec...
TPA65R940C WUMC-TPA65R940C Datasheet
983Kb / 9P
   650V Super-Junction Power MOSFET
logo
Shenzhen Winsemi Microe...
WFD7N65S WINSEMI-WFD7N65S Datasheet
276Kb / 6P
   650V Super-Junction Power MOSFET
logo
Wuxi Unigroup Microelec...
TPD65R380C WUMC-TPD65R380C Datasheet
1Mb / 12P
   650V Super-Junction Power MOSFET
TPA65R1K2C WUMC-TPA65R1K2C Datasheet
1Mb / 12P
   650V Super-Junction Power MOSFET
TPW65R080C WUMC-TPW65R080C Datasheet
692Kb / 8P
   650V Super-Junction Power MOSFET
TPW65R085CFD WUMC-TPW65R085CFD Datasheet
692Kb / 8P
   650V Super-Junction Power MOSFET
TPA65R600C WUMC-TPA65R600C Datasheet
1Mb / 12P
   650V Super-Junction Power MOSFET
TPA65R160C WUMC-TPA65R160C Datasheet
1Mb / 9P
   650V Super-Junction Power MOSFET
TPD65R1K2C WUMC-TPD65R1K2C Datasheet
1Mb / 12P
   650V Super-Junction Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com