công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA16832G bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện TDA16832G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Off-line SMPS Controller with 600 V Sense CoolMOS on Board
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

TDA16832G bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Infineon Technologies AG

  TDA16832G Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG TDA16832G Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG TDA16832G Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG TDA16832G Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG TDA16832G Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG TDA16832G Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG TDA16832G Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG TDA16832G Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG TDA16832G Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 21 page
background image
TDA 16831-4
Data Sheet
4
1999-12-10
Figure 2
TDA 16831G/2G/3G
GND
N.C.
D
D
N.C.
8
D
12
11
D
N.C.
1
2
3
4
5
N.C.
6
7
14
13
GND
FB
9
10
AEP02783
VCC
D
D
P-DSO-14-11 for Applications with
P
out ≤ 20 W: TDA 16831G/2G/3G
Pin
Symbol
Function
1
GND
PWM GND and CoolMOS Source
2
FB
PWM Feedback Input
3
N.C.
Not Connected
4
N.C.
Not Connected
5, 6, 7
D
600 V Drain CoolMOS
8, 9, 10 D
600 V Drain CoolMOS
11
N.C.
Not Connected
12
N.C.
Not Connected
13
V
CC
PWM Supply Voltage
14
GND
PWM GND and Source of CoolMOS


Số phần tương tự - TDA16832G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
TDA16822 INFINEON-TDA16822 Datasheet
240Kb / 14P
   Off-Line SMPS Current Mode Controller
V2.0, 11 April 2000
TDA16846 INFINEON-TDA16846 Datasheet
351Kb / 28P
   ICs for Consumer Electronics
2000-01-14
TDA16846 INFINEON-TDA16846 Datasheet
909Kb / 29P
   Controller for Switch Mode Power Supplies Supporting Low Power Standby and Power Factor
V2.0, 31 July 2003
TDA16846-2 INFINEON-TDA16846-2 Datasheet
909Kb / 29P
   Controller for Switch Mode Power Supplies Supporting Low Power Standby and Power Factor
V2.0, 31 July 2003
TDA16846G INFINEON-TDA16846G Datasheet
351Kb / 28P
   ICs for Consumer Electronics
2000-01-14
More results

Mô tả tương tự - TDA16832G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
ICE3A1065ELJ INFINEON-ICE3A1065ELJ Datasheet
537Kb / 29P
   Off-Line SMPS Current Mode Controller with integrated 650V CoolMOS
Ver 2.1, 12 May 2009
ICE2A380P2 INFINEON-ICE2A380P2 Datasheet
451Kb / 20P
   Off-Line SMPS Current Mode Controller with integrated 800V CoolMOS?
2004-09-23 Version 0.0
ICE3A2065ELJ INFINEON-ICE3A2065ELJ Datasheet
538Kb / 29P
   Off-Line SMPS Current Mode Controller with integrated 650V CoolMOS
Ver 2.1, 12 May 2009
ICE2A280ZHKLA1 INFINEON-ICE2A280ZHKLA1 Datasheet
1Mb / 36P
   Off-Line SMPS Current Mode Controller with integrated 650V/800V CoolMOS?
V2.6, 25 Dec 2006
ICE2A0565 INFINEON-ICE2A0565 Datasheet
1Mb / 36P
   Off-Line SMPS Current Mode Controller with integrated 650V/800V CoolMOS
V2.6, 25 Dec 2006
ICE2A165 INFINEON-ICE2A165 Datasheet
1Mb / 23P
   Off-Line SMPS Current Mode Controller with integrated 650V/800V CoolMOS?
V3.0, September 2001
ICE2A0565 INFINEON-ICE2A0565 Datasheet
1Mb / 35P
   Off-Line SMPS Current Mode Controller with integrated 650V/ 800V CoolMOS
V2.6, 25 Dec 2006
ICE2A0565 INFINEON-ICE2A0565_11 Datasheet
3Mb / 37P
   Off-Line SMPS Current Mode Controller with integrated 650V/800V CoolMOS?
V2.8, 30 Aug 2011
ICE3A0365 INFINEON-ICE3A0365 Datasheet
1Mb / 30P
   Off-Line SMPS Current Mode Controller with integrated 650V Startup Cell/CoolMOS
V1.3, 15 Sep 2004
ICE3B0365J INFINEON-ICE3B0365J Datasheet
487Kb / 26P
   Off-Line SMPS Current Mode Controller with integrated 650V Startup Cell/Depletion CoolMOS?
Version 2.3, 8 May 2006
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com