công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TP2L48S15S-3W bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Toppower Electronic Technology Limited

tên linh kiện TP2L48S15S-3W
Giải thích chi tiết về linh kiện  3W 1.5KVDCIsolated Wide Input Single And Dual Output DC/DC Converters
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOPPOWER [Toppower Electronic Technology Limited]
Trang chủ  http://en.gztoppower.com/
Logo TOPPOWER - Toppower Electronic Technology Limited

TP2L48S15S-3W bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Toppower Electronic Technology Limited

  TP2L48S15S-3W Datasheet HTML 1Page - Toppower Electronic Technology Limited TP2L48S15S-3W Datasheet HTML 2Page - Toppower Electronic Technology Limited TP2L48S15S-3W Datasheet HTML 3Page - Toppower Electronic Technology Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
TP2L-3W Series
www.gztoppower.com
TEL:020-82019000
EMAIL:sales@gztoppower.com
page 3 of 3
MECHANICAL DIMENSIONS
PIN CONNECTIONS
8 PIN SIP
Pin
Single
Dual
1
GND
GND
2
Vin
Vin
3
CTRL
CTRL
5 *
NC
NC
6
+V0
+V0
7
0V
0V
8
CS
-V0
RECOMMENDED FOOTPRINT DETAILS
TUBE OUTLINE DIMENSIONS
SOLDERING INFORMATION
TEMPERATURE DERATING GRAPHS
This series is compatible with RoHS soldering systems with a peak wave
solder temperature of 300℃for 10 seconds. The series is backward
compatible with Sn/Pb soldering systems.
2.50
0.30
0.20
0.55
0.45
11.10
9.20
TP2L05D05S-3W
YYWW
4.60
3.60
2.54
0.55
0.45
2.01±0.50
21.80
12
3
5
6
7
8
bottom view
Unless otherwise stated all dimensions in mm ±0.5mm.
All dimensions in mm ±0.5mm.
Tube length : 520mm ±2mm .
Tube Quantity: 23PCS
0.60±0.15
1.50
5.20
5.00
6.00
14.20
6.0
3.0
1.0
0
-40
0
50
100
150
Ambient Temperature(° C)
85° C
Safe Operating Area
7
1.00
1.15
2.54
2.54
7HOLES
All dimensions in mm ±0.25mm .
All pins on a 2.54mm pitch and within ±0.25mm of true position.
Weight: 5.0g
*This pin must have no external connection.
SIP Package
TOPPOWER
TOPPOWER


Số phần tương tự - TP2L48S15S-3W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toppower Electronic Tec...
TP2L48S15S-3W TOPPOWER-TP2L48S15S-3W Datasheet
201Kb / 3P
   3W Isolated Wide Input Single And Dual Output DC/DC Converters
TP2L48S15S-3W TOPPOWER-TP2L48S15S-3W Datasheet
201Kb / 3P
   3W Isolated Wide Input Single And Dual Output DC/DC Converters
TP2L48S15S-3W TOPPOWER-TP2L48S15S-3W Datasheet
731Kb / 3P
   3W 1.5KVDC??KVDC Isolated Wide Input Single And Dual Output DC/DC Converters
TP2L48S15S-3W TOPPOWER-TP2L48S15S-3W Datasheet
763Kb / 3P
   3W 1.6KVDC??KVDC Isolated Wide Input Single And Dual Output DC/DC Converters
More results

Mô tả tương tự - TP2L48S15S-3W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toppower Electronic Tec...
TP2L-2W TOPPOWER-TP2L-2W_1 Datasheet
426Kb / 3P
   2W 1.5KVDCIsolated Wide Input Single And Dual Output DC/DC Converters
TP2L-2W TOPPOWER-TP2L-2W_17 Datasheet
397Kb / 3P
   2W 1.5KVDCIsolated Wide Input Single And Dual Output DC/DC Converters
TP2L-3W TOPPOWER-TP2L-3W Datasheet
201Kb / 3P
   3W Isolated Wide Input Single And Dual Output DC/DC Converters
TP2L-3W-3KVDC TOPPOWER-TP2L-3W-3KVDC Datasheet
201Kb / 3P
   3W Isolated Wide Input Single And Dual Output DC/DC Converters
logo
MicroPower Direct, LLC
A300RW MPD-A300RW Datasheet
166Kb / 2P
   Wide Input Range, 3W Single & Dual Output DC/DC Converters
D300RW MPD-D300RW Datasheet
191Kb / 2P
   Single & Dual Output 3W SIP, Wide Input DC/DC Converters
LF300RW MPD-LF300RW Datasheet
221Kb / 2P
   Wide Input, 3W SMT Single & Dual Output DC/DC Converters
logo
Murata Manufacturing Co...
KDC_NDTD MURATA-KDC_NDTD Datasheet
165Kb / 7P
   Isolated 3W Wide Input Dual Output DC/DC Converters
logo
List of Unclassifed Man...
NDTD2412 ETC-NDTD2412 Datasheet
157Kb / 2P
   ISOLATED 3W WIDE INPUT DUAL OUTPUT DC-DC CONVERTERS
logo
C&D Technologies
NDT CANDD-NDT Datasheet
157Kb / 2P
   Isolated 3W Wide Input Dual Output DC-DC Converters
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com