công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TP03AA220D05P05 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Toppower Electronic Technology Limited

tên linh kiện TP03AA220D05P05
Giải thích chi tiết về linh kiện  3W 3KVAC Isolation Wide Input AC/DC Converters
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOPPOWER [Toppower Electronic Technology Limited]
Trang chủ  http://en.gztoppower.com/
Logo TOPPOWER - Toppower Electronic Technology Limited

TP03AA220D05P05 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Toppower Electronic Technology Limited

  TP03AA220D05P05 Datasheet HTML 1Page - Toppower Electronic Technology Limited TP03AA220D05P05 Datasheet HTML 2Page - Toppower Electronic Technology Limited TP03AA220D05P05 Datasheet HTML 3Page - Toppower Electronic Technology Limited TP03AA220D05P05 Datasheet HTML 4Page - Toppower Electronic Technology Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
TP03AA Series
www.gztoppower.con
TEL:020-82019000
Email:sales@gztoppower.com
page 4 of 4
STEMPERATURE DERATING GR
RECOMMEND CIRCUIT
C1, C2, C3, C4, C5, C6 capacitor values refer to parameter table
USING ATTENTIONS
Module will cause irreversible damage when it in the long-term overload state.
Module will cause irreversible damage when it out of the state maximum input voltage range
S in gle O u tp ut
AC-D C
FUSE
C1
C2
+
+
-V 0
+V0
FG
N
L
Triple output
FUSE
+V01
-V01
+V02
COM
-V02
C1
C4
C2
C5
C3
C6
+
+
+
FG
N
L
+
+
+
AC-DC
Dual Output(COM)
AC-DC
FUSE
C1
C1
+
+
+
+
C3
C3
+V0
-V0
COM
FG
N
L
AC-DC
Dual Output(not COM)
FUSE
C1
C3
C2
C3
+
+
+V01
-V01
+V02
-V02
FG
N
L
+
+
TOPPOWER


Số phần tương tự - TP03AA220D05P05

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toppower Electronic Tec...
TP03AA220D05P05 TOPPOWER-TP03AA220D05P05 Datasheet
705Kb / 4P
   3W 3KV Isolation Wide Input AC/DC Converters
TP03AA220D05P05W TOPPOWER-TP03AA220D05P05W Datasheet
241Kb / 4P
   3W 2.5KV Isolation Wide Input AC/DC Converters
TP03AA220D05P05W TOPPOWER-TP03AA220D05P05W Datasheet
705Kb / 4P
   3W 3KV Isolation Wide Input AC/DC Converters
More results

Mô tả tương tự - TP03AA220D05P05

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toppower Electronic Tec...
TP03AL220S03LSW TOPPOWER-TP03AL220S03LSW Datasheet
827Kb / 3P
   3W 3KVAC Isolation Wide Input AC/DC Converters
TP03AC TOPPOWER-TP03AC_19 Datasheet
718Kb / 3P
   3W 3KVAC Isolation Wide Input AC/DC Converters
TP03AC TOPPOWER-TP03AC_V01 Datasheet
249Kb / 3P
   3W 3KVAC Isolation Wide Input AC/DC Converters
TP03AL TOPPOWER-TP03AL_19 Datasheet
808Kb / 3P
   3W 3KVAC Isolation Wide Input AC/DC Converters
TP03AL TOPPOWER-TP03AL_17 Datasheet
525Kb / 3P
   3W 3KVAC Isolation Wide Input AC/DC Converters
TP03AC TOPPOWER-TP03AC_V02 Datasheet
426Kb / 3P
   3W 3KVAC Isolation Wide Input AC/DC Converters
TP03AC TOPPOWER-TP03AC_17 Datasheet
426Kb / 3P
   3W 3KVAC Isolation Wide Input AC/DC Converters
TP03AL220S15LSW TOPPOWER-TP03AL220S15LSW Datasheet
828Kb / 3P
   3W 3KVAC Isolation Wide Input AC/DC Converters
TP03AL TOPPOWER-TP03AL Datasheet
238Kb / 3P
   3W 3KVAC Isolation Wide Input AC/DC Converters
TP03AC_19 TOPPOWER-TP03AC_19_05 Datasheet
713Kb / 3P
   3W 3KVAC Isolation Wide Input AC/DC Converters
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com