công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMB1N-620-02 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Roithner LaserTechnik GmbH

tên linh kiện SMB1N-620-02
Giải thích chi tiết về linh kiện  Red High Power LED
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROITHNER [Roithner LaserTechnik GmbH]
Trang chủ  http://www.roithner-laser.com
Logo ROITHNER - Roithner LaserTechnik GmbH

SMB1N-620-02 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Roithner LaserTechnik GmbH

  SMB1N-620-02 Datasheet HTML 1Page - Roithner LaserTechnik GmbH SMB1N-620-02 Datasheet HTML 2Page - Roithner LaserTechnik GmbH SMB1N-620-02 Datasheet HTML 3Page - Roithner LaserTechnik GmbH SMB1N-620-02 Datasheet HTML 4Page - Roithner LaserTechnik GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
www.roithner-laser.com
1
SMB1N-620-02
rev 1.1, 04.10.2017
Description
SMB1N-620-02 is a surface mount AlGaInP High Power LED with a typical peak wavelength of 620 nm
and radiation of 190 mW. It comes in SMD package (PA9T) with silver plated soldering pads (lead free
solderable), copper heat sink, and molded with silicone resin.
Maximum Ratings (T
CASE
=25°C)
Parameter
Symbol
Values
Min.
Max.
Unit
Power Dissipation
PD
1000
mW
Forward Current
IF
350
mA
Pulse Forward Current *1
IFP
1000
mA
Reverse Voltage
VF
5
V
Thermal Resistance
RTHJA
10
K/W
Junction Temperature
TJ
120
°C
Operating Temperature
TCASE
- 40
+ 100
°C
Storage Temperature
TSTG
- 40
+ 100
°C
Lead Solder Temperature *2
TSLD
+ 250
°C
*1 duty=1%, pulse width = 10 µs
*2 must be completed within 5 seconds
Electro-Optical Characteristics (T
CASE
=25°C)
*1 measured by S3584-08
*2 measured by CIE127-2007 Condition B
Parameter
Symbol Conditions
Values
Min.
Typ.
Max.
Unit
Peak Wavelength
λP
IF=350mA
610
630
nm
Dominant Wavelength
λD
IF=350mA
612
nm
Half Width
∆λ
IF=350mA
15
nm
Forward Voltage
VF
IF=350mA
2.1
2.7
V
VFP
IFP=1A
2.5
Radiated Power *1
PO
IF=350mA
190
mW
IFP=1A
520
Radiant Intensity *2
IE
IF=350mA
840
mW/sr
IFP=1A
2300
Viewing Angle
φ
IF=100mA
20
deg.
Rise Time
tR
IF=350mA
30
ns
Fall Time
tF
IF=350mA
30
ns


Số phần tương tự - SMB1N-620-02

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Roithner LaserTechnik G...
SMB1N-620 ROITHNER-SMB1N-620 Datasheet
656Kb / 4P
   red high power led
More results

Mô tả tương tự - SMB1N-620-02

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Roithner LaserTechnik G...
SMB1N-760D ROITHNER-SMB1N-760D Datasheet
727Kb / 4P
   red high power led
SMB1N-770-02 ROITHNER-SMB1N-770-02 Datasheet
832Kb / 4P
   red high power led
SMB1N-D630-02 ROITHNER-SMB1N-D630-02 Datasheet
835Kb / 4P
   red high power led
SMB1N-740D-02 ROITHNER-SMB1N-740D-02 Datasheet
816Kb / 4P
   red high power led
SMB1N-670D ROITHNER-SMB1N-670D Datasheet
835Kb / 4P
   red high power led
SMB1N-680-02 ROITHNER-SMB1N-680-02 Datasheet
811Kb / 4P
   red high power led
logo
Unisonic Technologies
PUR01NBT-C0 UTC-PUR01NBT-C0 Datasheet
257Kb / 4P
   RED HIGH POWER LED
logo
Roithner LaserTechnik G...
SMB1N-690D ROITHNER-SMB1N-690D Datasheet
878Kb / 4P
   red high power led
SMB1N-700 ROITHNER-SMB1N-700 Datasheet
744Kb / 4P
   red high power led
SMB1N-735 ROITHNER-SMB1N-735 Datasheet
740Kb / 4P
   red high power led
SMB1N-740D ROITHNER-SMB1N-740D Datasheet
817Kb / 4P
   red high power led
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com