công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DAC8801IDRB bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Burr-Brown (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired Burr-Brown Corporation.
tên linh kiện DAC8801IDRB
Giải thích chi tiết về linh kiện  14-Bit, Serial Input Multiplying Digital-to-Analog Converter
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BURR-BROWN [Burr-Brown (TI)]
Trang chủ  http://www.burr-brown.com
Logo BURR-BROWN - Burr-Brown (TI)

DAC8801IDRB bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Burr-Brown (TI)

Back Button DAC8801IDRB Datasheet HTML 2Page - Burr-Brown (TI) DAC8801IDRB Datasheet HTML 3Page - Burr-Brown (TI) DAC8801IDRB Datasheet HTML 4Page - Burr-Brown (TI) DAC8801IDRB Datasheet HTML 5Page - Burr-Brown (TI) DAC8801IDRB Datasheet HTML 6Page - Burr-Brown (TI) DAC8801IDRB Datasheet HTML 7Page - Burr-Brown (TI) DAC8801IDRB Datasheet HTML 8Page - Burr-Brown (TI) DAC8801IDRB Datasheet HTML 9Page - Burr-Brown (TI) DAC8801IDRB Datasheet HTML 10Page - Burr-Brown (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 16 page
background image
www.ti.com
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
Logic Input Voltage (V)
V
DD = +5.0V
V
DD = +2.7V
6
0
−6
−12
−18
−24
−30
−36
−42
−48
−54
−60
−66
−72
−78
−84
−90
−96
−102
−108
−114
10
100
1k
10k
100k
1M
10M
100M
Bandwidth (Hz)
Time (0.1
µs/div)
Trigger Pulse
Voltage Output Settling
Time (0.2
µs/div)
Trigger Pulse
Code: 3FFFh to 2000h
DAC8801
SLAS403A – NOVEMBER 2004 – REVISED DECEMBER 2004
TYPICAL CHARACTERISTICS: V
DD = +5 V (continued)
At T
A = +25°C, +VDD = +5 V, unless otherwise noted.
SUPPLY CURRENT
vs LOGIC INPUT VOLTAGE
REFERENCE BANDWIDTH
Figure 7.
Figure 8.
DAC SETTLING TIME
DAC GLITCH
Figure 9.
Figure 10.
6


Số phần tương tự - DAC8801IDRB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
DAC8801IDRBR TI1-DAC8801IDRBR Datasheet
991Kb / 22P
[Old version datasheet]   14-Bit, Serial Input Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8801IDRBT TI1-DAC8801IDRBT Datasheet
991Kb / 22P
[Old version datasheet]   14-Bit, Serial Input Multiplying Digital-to-Analog Converter
More results

Mô tả tương tự - DAC8801IDRB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
DAC8801 TI1-DAC8801_16 Datasheet
991Kb / 22P
[Old version datasheet]   14-Bit, Serial Input Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8802 TI-DAC8802_15 Datasheet
777Kb / 22P
[Old version datasheet]   Dual, Serial Input 14-Bit Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8803 TI-DAC8803_15 Datasheet
2Mb / 26P
[Old version datasheet]   Quad, Serial Input 14-Bit Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8802 TI-DAC8802 Datasheet
1Mb / 18P
[Old version datasheet]   Dual, Serial Input 14-Bit Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8803 TI-DAC8803 Datasheet
261Kb / 30P
[Old version datasheet]   Quad, Current Output, Serial Input 14-Bit Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8806 TI-DAC8806 Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   14-Bit, Parallel Input Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8811 TI-DAC8811 Datasheet
421Kb / 15P
[Old version datasheet]   16-Bit, Serial Input Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8811 TI1-DAC8811 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   16-Bit, Serial Input Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC7811 TI1-DAC7811_14 Datasheet
1Mb / 24P
[Old version datasheet]   12-Bit, Serial Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC7811 TI-DAC7811 Datasheet
698Kb / 18P
[Old version datasheet]   12-Bit, Serial Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com