công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM73606QRNPTQ1 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM73606QRNPTQ1
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.5-V to 36-V, 5-A or 6-A Synchronous Step-Down Voltage Converter
Download  57 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM73606QRNPTQ1 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button LM73606QRNPTQ1 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM73606QRNPTQ1 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM73606QRNPTQ1 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM73606QRNPTQ1 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM73606QRNPTQ1 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM73606QRNPTQ1 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM73606QRNPTQ1 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM73606QRNPTQ1 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM73606QRNPTQ1 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 57 page
background image
Temperature (°C)
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
6
6.6
7.2
7.8
8.4
9
CHAR
HS
LS
Temperature (°C)
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
CHAR
FREQ = 350 kHz
FREQ = 1 MHz
FREQ = 2.2 MHz
VIN (V)
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
1
1.001
1.002
1.003
1.004
1.005
1.006
1.007
1.008
1.009
1.01
CHAR
Temp = -40°C
Temp = 25°C
Temp = 125°C
Temperature (°C)
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
5
5.5
6
6.5
7
7.5
CHAR
HS
LS
Temperature (°C)
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
CHAR
HS Switch
LS Switch
Temperature (°C)
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
Plot
Plot
CHAR
VIN = 3.5 V
VIN = 12 V
VIN = 36 V
9
LM73605-Q1, LM73606-Q1
www.ti.com
SNVSB12 – NOVEMBER 2017
Product Folder Links: LM73605-Q1 LM73606-Q1
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2017, Texas Instruments Incorporated
6.9 Typical Characteristics
Unless otherwise specified, VIN = 12 V. Curves represent most likely parametric norm at specified condition.
Figure 1. High-Side and Low-Side Switches RDS-ON
Figure 2. Shutdown Quiescent Current
Figure 3. Feedback Voltage
Figure 4. LM73605-Q1 High-Side and Low-Side Current
Limits
Figure 5. LM73606-Q1 High-Side and Low-Side Current Limit
Figure 6. Switching Frequency Set by RT Resistor


Số phần tương tự - LM73606QRNPTQ1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM73606QRNPTQ1 TI-LM73606QRNPTQ1 Datasheet
5Mb / 65P
[Old version datasheet]   LM7360x-Q1 3.5-V to 36-V, 5-A or 6-A Synchronous Step-Down Voltage Converter
More results

Mô tả tương tự - LM73606QRNPTQ1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM73605 TI1-LM73605_17 Datasheet
1Mb / 53P
[Old version datasheet]   LM73605/LM73606 3.5-V to 36-V, 5-A or 6-A Synchronous Step-Down Voltage Converter
LM73605-Q1 TI-LM73605-Q1_V01 Datasheet
5Mb / 65P
[Old version datasheet]   LM7360x-Q1 3.5-V to 36-V, 5-A or 6-A Synchronous Step-Down Voltage Converter
LM43600-Q1 TI1-LM43600-Q1_17 Datasheet
2Mb / 54P
[Old version datasheet]   3.5-V to 36-V, 0.5-A Synchronous Step-Down Voltage Converter
LM43601-Q1 TI1-LM43601-Q1 Datasheet
2Mb / 53P
[Old version datasheet]   3.5-V to 36-V, 1-A Synchronous Step-Down Voltage Converter
LM43602-Q1 TI1-LM43602-Q1 Datasheet
1Mb / 48P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER 3.5 V to 36 V 2-A Synchronous Step-Down Voltage Converter
LM43603-Q1 TI1-LM43603-Q1 Datasheet
1Mb / 50P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER 3.5 V to 36 V 3 A Synchronous Step-Down Voltage Converter
LM43603-Q1 TI1-LM43603-Q1_17 Datasheet
1Mb / 50P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER 3.5 V to 36 V 3 A Synchronous Step-Down Voltage Converter
LM43600 TI-LM43600_15 Datasheet
1Mb / 53P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER 3.5 V to 36 V 0.5 A Synchronous Step-Down Voltage Converter
LM76005 TI1-LM76005 Datasheet
1Mb / 39P
[Old version datasheet]   LM76005 3.5-V to 60-V, 5-A Synchronous Step-Down Converter
LM43603 TI1-LM43603 Datasheet
1Mb / 50P
[Old version datasheet]   LM43603 SIMPLE SWITCHER짰 3.5 V to 36 V 3 A Synchronous Step-Down Voltage Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com