công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5339BRM-REEL7 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5339BRM-REEL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.5 V to 5.5 V, 250 UA, 2-Wire Interface Dual-Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5339BRM-REEL7 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button AD5339BRM-REEL7 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD5339BRM-REEL7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5339BRM-REEL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5339BRM-REEL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5339BRM-REEL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5339BRM-REEL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5339BRM-REEL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5339BRM-REEL7 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD5339BRM-REEL7 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 24 page
background image
AD5337/AD5338/AD5339
Rev. A | Page 8 of 24
PIN CONFIGURATION AND FUNCTION DESCRIPTIONS
VDD
VOUTA
GND
SDA
SCL
VOUTB
REFIN
A0
TOP VIEW
(Not to Scale)
8
7
6
5
1
2
3
4
AD5337/
AD5338/
AD5339
Figure 3. Pin Configuration
Table 5. Pin Function Descriptions
Pin No.
Mnemonic
Function
1
VDD
Power Supply Input. These parts can be operated from 2.5 V to 5.5 V, and the supply should be decoupled to GND.
2
VOUTA
Buffered Analog Output Voltage from DAC A. The output amplifier has rail-to-rail operation.
3
VOUTB
Buffered Analog Output Voltage from DAC B. The output amplifier has rail-to-rail operation.
4
REFIN
Reference Input Pin for the Two DACs. It has an input range from 0.25 V to VDD.
5
GND
Ground Reference Point for All Circuitry on the Parts.
6
SDA
Serial Data Line. This is used in conjunction with the SCL line to clock data into or out of the 16-bit input shift
register. It is a bidirectional open-drain data line that should be pulled to the supply with an external pull-up
resistor.
7
SCL
Serial Clock Line. This is used in conjunction with the SDA line to clock data into or out of the 16-bit input shift
register. Clock rates of up to 400 kbps can be accommodated in the 2-wire interface.
8
A0
Address Input. Sets the least significant bit of the 7-bit slave address.


Số phần tương tự - AD5339BRM-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5339BRM-REEL7 AD-AD5339BRM-REEL7 Datasheet
593Kb / 28P
   2.5 V to 5.5 V, 250 muA, 2-Wire Interface
REV. C
More results

Mô tả tương tự - AD5339BRM-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5301 AD-AD5301 Datasheet
178Kb / 15P
   2.5 V to 5.5 V, 120 uA, 2-Wire Interface, Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. 0
AD5305 AD-AD5305 Datasheet
427Kb / 20P
   2.5 V to 5.5 V, 500 uA, 2-Wire Interface Quad Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs
REV. F
AD5339 AD-AD5339_15 Datasheet
593Kb / 28P
   2.5 V to 5.5 V, 250A, 2-Wire Interface, Dual Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs
REV. C
AD5337 AD-AD5337_15 Datasheet
593Kb / 28P
   2.5 V to 5.5 V, 250A, 2-Wire Interface, Dual Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs
REV. C
AD5338 AD-AD5338_15 Datasheet
593Kb / 28P
   2.5 V to 5.5 V, 250A, 2-Wire Interface, Dual Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs
REV. C
AD5330 AD-AD5330 Datasheet
359Kb / 20P
   2.5 V to 5.5 V, 115 uA, Parallel Interface Single Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. 0
AD5334 AD-AD5334 Datasheet
324Kb / 20P
   2.5 V to 5.5 V, 500 uA, Parallel Interface Quad Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. 0
AD5301 AD-AD5301_15 Datasheet
429Kb / 24P
   2.5 V to 5.5 V, 120 A, 2-Wire Interface, Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. B
AD5311 AD-AD5311_15 Datasheet
429Kb / 24P
   2.5 V to 5.5 V, 120 A, 2-Wire Interface, Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. B
AD5321 AD-AD5321_15 Datasheet
429Kb / 24P
   2.5 V to 5.5 V, 120 A, 2-Wire Interface, Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com