công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5339BRM-REEL7 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5339BRM-REEL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.5 V to 5.5 V, 250 UA, 2-Wire Interface Dual-Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5339BRM-REEL7 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Analog Devices

  AD5339BRM-REEL7 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD5339BRM-REEL7 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD5339BRM-REEL7 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD5339BRM-REEL7 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD5339BRM-REEL7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5339BRM-REEL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5339BRM-REEL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5339BRM-REEL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5339BRM-REEL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 24 page
background image
AD5337/AD5338/AD5339
Rev. A | Page 5 of 24
AC CHARACTERISTICS1
VDD = 2.5 V to 5.5 V; RL = 2 kΩ to GND; CL = 200 pF to GND; all specifications TMIN to TMAX, unless otherwise noted.
Table 2.
A and B Versions2
Parameter3
Min
Typ
Max
Unit
Conditions/Comments
Output Voltage Settling Time
VREF = VDD = 5 V
AD5337
6
8
µs
1/4 scale to 3/4 scale change (0x40 to 0xC0)
AD5338
7
9
µs
1/4 scale to 3/4 scale change (0x100 to 0x300)
AD5339
8
10
µs
1/4 scale to 3/4 scale change (0x400 to 0xC00)
Slew Rate
0.7
V/µs
Major-Code Transition Glitch Energy
12
nV-s
1 LSB change around major carry
Digital Feedthrough
1
nV-s
Digital Crosstalk
1
nV-s
DAC-to-DAC Crosstalk
3
nV-s
Multiplying Bandwidth
200
kHz
VREF = 2 V ± 0.1 V p-p
Total Harmonic Distortion
−70
dB
VREF = 2.5 V ± 0.1 V p-p. Frequency = 10 kHz
1 Guaranteed by design and characterization; not production tested.
2 Temperature range: A and B versions: −40°C to +105°C; typical at 25°C.
3 For explanations of the specific parameters, see the Termin
section.
ology


Số phần tương tự - AD5339BRM-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5339BRM-REEL7 AD-AD5339BRM-REEL7 Datasheet
593Kb / 28P
   2.5 V to 5.5 V, 250 muA, 2-Wire Interface
REV. C
More results

Mô tả tương tự - AD5339BRM-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5301 AD-AD5301 Datasheet
178Kb / 15P
   2.5 V to 5.5 V, 120 uA, 2-Wire Interface, Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. 0
AD5305 AD-AD5305 Datasheet
427Kb / 20P
   2.5 V to 5.5 V, 500 uA, 2-Wire Interface Quad Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs
REV. F
AD5339 AD-AD5339_15 Datasheet
593Kb / 28P
   2.5 V to 5.5 V, 250A, 2-Wire Interface, Dual Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs
REV. C
AD5337 AD-AD5337_15 Datasheet
593Kb / 28P
   2.5 V to 5.5 V, 250A, 2-Wire Interface, Dual Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs
REV. C
AD5338 AD-AD5338_15 Datasheet
593Kb / 28P
   2.5 V to 5.5 V, 250A, 2-Wire Interface, Dual Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs
REV. C
AD5330 AD-AD5330 Datasheet
359Kb / 20P
   2.5 V to 5.5 V, 115 uA, Parallel Interface Single Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. 0
AD5334 AD-AD5334 Datasheet
324Kb / 20P
   2.5 V to 5.5 V, 500 uA, Parallel Interface Quad Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. 0
AD5301 AD-AD5301_15 Datasheet
429Kb / 24P
   2.5 V to 5.5 V, 120 A, 2-Wire Interface, Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. B
AD5311 AD-AD5311_15 Datasheet
429Kb / 24P
   2.5 V to 5.5 V, 120 A, 2-Wire Interface, Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. B
AD5321 AD-AD5321_15 Datasheet
429Kb / 24P
   2.5 V to 5.5 V, 120 A, 2-Wire Interface, Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com