công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
74LVC162244ADGG bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors |
|
74LVC162244ADGG bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors |
5 / 16 page 2003 Dec 12 5 Philips Semiconductors Product specification 16-bit buffer/line driver, 30 Ω series termination resistors; 5 V tolerant input/output; 3-state 74LVC162244A; 74LVCH162244A handbook, halfpage 43 44 46 47 1A0 1A1 1A2 1A3 1OE 2 3 1Y0 1Y1 1Y2 1Y3 5 6 1 32 33 35 36 3A0 3A1 3A2 3A3 3OE 13 14 3Y0 3Y1 3Y2 3Y3 16 17 25 MNA996 37 38 40 41 2A0 2A1 2A2 2A3 2OE 8 9 2Y0 2Y1 2Y2 2Y3 11 12 48 26 27 29 30 4A0 4A1 4A2 4A3 4OE 19 20 4Y0 4Y1 4Y2 4Y3 22 23 24 Fig.2 Logic symbol. 23 mna704 37 12 11 9 8 6 5 47 46 44 43 41 40 38 2A3 1A0 1A1 1A2 1A3 2A0 2A1 2A2 2 3 2Y3 2Y2 2Y1 2Y0 1Y3 1Y2 1Y0 1Y1 26 22 20 19 17 16 36 35 33 32 30 29 27 4A3 3A0 3A1 3A2 3A3 4A0 4A1 4A2 13 14 4Y3 4Y2 4Y1 4Y0 3Y3 3Y2 3Y0 3Y1 24 4OE 4EN 25 3OE 3EN 1OE 1 1EN 2OE 48 2EN 1 1 3 1 2 1 4 1 Fig.3 Logic symbol (IEEE/IEC). handbook, halfpage to internal circuit MNA705 VCC data input Fig.4 Bushold circuit. |
Số phần tương tự - 74LVC162244ADGG |
|
Mô tả tương tự - 74LVC162244ADGG |