công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FM20CXXVBNN bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - METZ CONNECT GmbH

tên linh kiện FM20CXXVBNN
Giải thích chi tiết về linh kiện  centerline 2.00 mm, direction of connection vertical 0째
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  METZ [METZ CONNECT GmbH]
Trang chủ  https://www.metz-connect.com/us
Logo METZ - METZ CONNECT GmbH

FM20CXXVBNN bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - METZ CONNECT GmbH

  FM20CXXVBNN Datasheet HTML 1Page - METZ CONNECT GmbH FM20CXXVBNN Datasheet HTML 2Page - METZ CONNECT GmbH FM20CXXVBNN Datasheet HTML 3Page - METZ CONNECT GmbH FM20CXXVBNN Datasheet HTML 4Page - METZ CONNECT GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Page 4/4
Data Sheet
P/N
FM20CxxVBNN
xx=number of poles
2017/05/05
FM20CxxVBNN
PCB Layout


Số phần tương tự - FM20CXXVBNN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FM20 FAIRCHILD-FM20 Datasheet
357Kb / 9P
   Ultra-Low-Power Analog Temperature Sensor
logo
List of Unclassifed Man...
FM20 ETC2-FM20 Datasheet
35Kb / 2P
   External dimensions 1
logo
RFE international
FM200 RFE-FM200 Datasheet
87Kb / 1P
   FUSIBLE RESISTORS FM, FKN, & FSQ Series: Fusible
logo
TE Connectivity Ltd
FM200 TEC-FM200 Datasheet
197Kb / 2P
   n Optional quick connect tabs for sensing
logo
Extech Instruments Corp...
FM200 EXTECH-FM200 Datasheet
271Kb / 1P
   FM200 Handheld Formaldehyde (CH2O or HCHO) Meter
More results

Mô tả tương tự - FM20CXXVBNN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
METZ CONNECT GmbH
FR20CXXVBDN METZ-FR20CXXVBDN Datasheet
287Kb / 4P
   centerline 2.00 mm, direction of connection vertical 0째
PM202XXVBDN METZ-PM202XXVBDN Datasheet
264Kb / 4P
   centerline 2.54 mm, direction of connection vertical 0째
AST125XX METZ-AST125XX Datasheet
394Kb / 5P
   centerline 5.00 mm, direction of connection vertical 0째
ASP045XX METZ-ASP045XX Datasheet
322Kb / 5P
   centerline 5.00 mm, direction of connection vertical 0째
PM202XXVBNN METZ-PM202XXVBNN Datasheet
233Kb / 4P
   centerline 2.54 mm, direction of connection vertical 0째
310201XX METZ-310201XX Datasheet
276Kb / 5P
   centerline 5.00 mm, direction of connection vertical 0째
313691XX METZ-313691XX Datasheet
286Kb / 5P
   centerline 3.81 mm, direction of connection vertical 0째
311891XX METZ-311891XX Datasheet
263Kb / 5P
   centerline 3.50 mm, direction of connection vertical 0째
312241XX METZ-312241XX Datasheet
221Kb / 5P
   centerline 3.50 mm, direction of connection vertical 0째
PM202XXHBNN METZ-PM202XXHBNN Datasheet
237Kb / 4P
   centerline 2.54 mm, direction of connection 90째
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com