công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CA14509 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Ledil, Inc.

tên linh kiện CA14509
Giải thích chi tiết về linh kiện  Leila Assembly
Download  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LEDIL [Ledil, Inc.]
Trang chủ  http://www.ledil.com/
Logo LEDIL - Ledil, Inc.

CA14509 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Ledil, Inc.

  CA14509 Datasheet HTML 1Page - Ledil, Inc. CA14509 Datasheet HTML 2Page - Ledil, Inc. CA14509 Datasheet HTML 3Page - Ledil, Inc. CA14509 Datasheet HTML 4Page - Ledil, Inc. CA14509 Datasheet HTML 5Page - Ledil, Inc. CA14509 Datasheet HTML 6Page - Ledil, Inc. CA14509 Datasheet HTML 7Page - Ledil, Inc. CA14509 Datasheet HTML 8Page - Ledil, Inc. CA14509 Datasheet HTML 9Page - Ledil, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 43 page
background image
PRODUCT DATASHEET
Leila series
last update 18/8/2016
OPTICAL PROPERTIES
Viewing
Light
Effi-
LED
Angle
Beam
ciency
cd/lm
Connector
Z8Y22P
26 deg
Medium
81 %
3.700
-
January 25th 2018 8:17 Copyright Ledil Oy - Subject to change without prior notice - Page 2/2
Ledil Oy
Salorankatu 10
24240 SALO, Finland
http://www.ledil.com
email: ledil@ledil.com
FAX: +358-2-733 8001


Số phần tương tự - CA14509

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cree, Inc
CA14509 CREE-CA14509 Datasheet
2Mb / 37P
   Leila series
More results

Mô tả tương tự - CA14509

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ledil, Inc.
CA14505 LEDIL-CA14505 Datasheet
2Mb / 35P
   Leila Assembly
FA10753 LEDIL-FA10753 Datasheet
232Kb / 4P
   Leila Assembly
FA10751 LEDIL-FA10751 Datasheet
222Kb / 4P
   Leila Assembly
CA14507 LEDIL-CA14507 Datasheet
2Mb / 43P
   Leila Assembly
FA11453 LEDIL-FA11453 Datasheet
84Kb / 2P
   Leila Assembly
FA11834 LEDIL-FA11834 Datasheet
101Kb / 2P
   Leila Assembly
CA11136 LEDIL-CA11136 Datasheet
255Kb / 4P
   Leila Assembly
FA11135 LEDIL-FA11135 Datasheet
264Kb / 4P
   Leila Assembly
FA10750 LEDIL-FA10750 Datasheet
89Kb / 2P
   Leila Assembly
logo
Cree, Inc
FCN11456 CREE-FCN11456 Datasheet
67Kb / 2P
   Leila series
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com