công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD7887WARMZ-RL bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD7887WARMZ-RL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Micropower, 2-Channel, 125 kSPS, 12-Bit ADC in 8-Lead MSOP
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7887WARMZ-RL bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button AD7887WARMZ-RL Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD7887WARMZ-RL Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD7887WARMZ-RL Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD7887WARMZ-RL Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD7887WARMZ-RL Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7887WARMZ-RL Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7887WARMZ-RL Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD7887WARMZ-RL Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD7887WARMZ-RL Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 25 page
background image
AD7887
Data Sheet
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
TA = 25°C, unless otherwise noted.
Table 3.
Parameter
Rating
VDD to AGND
−0.3 V to +7 V
Analog Input Voltage to AGND
−0.3 V to VDD + 0.3 V
Digital Input Voltage to AGND
−0.3 V to VDD + 0.3 V
Digital Output Voltage to AGND
−0.3 V to VDD + 0.3 V
REFIN/REFOUT to AGND
−0.3 V to VDD + 0.3 V
Input Current to Any Pin Except Supplies1
±10 mA
Operating Temperature Range
Commercial Temperature Range
A, B Versions
−40°C to +125°C
Storage Temperature Range
−65°C to +150°C
Junction Temperature
+150°C
SOIC or MSOP Package Power Dissipation
450 mW
θJA Thermal Impedance
157°C/W (SOIC)
205.9°C/W (MSOP)
θJC Thermal Impedance
56°C/W (SOIC)
43.74°C/W (MSOP)
Lead Temperature, Soldering
Vapor Phase (60 sec)
215°C
Infrared (15 sec)
220°C
Pb-Free Temperature, Soldering Reflow
260(0)°C
ESD
4 kV
1
Transient currents of up to 100 mA do not cause SCR latch-up.
Stresses above those listed under Absolute Maximum Ratings
may cause permanent damage to the device. This is a stress
rating only; functional operation of the device at these or any
other conditions above those indicated in the operational
section of this specification is not implied. Exposure to absolute
maximum rating conditions for extended periods may affect
device reliability.
ESD CAUTION
Rev. E | Page 6 of 24


Số phần tương tự - AD7887WARMZ-RL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7887WARMZ2,3 AD-AD7887WARMZ2,3 Datasheet
444Kb / 24P
   2.7 V to 5.25 V, Micropower, 2-Channel, 125 kSPS, 12-Bit ADC in 8-Lead MSOP
REV. D
More results

Mô tả tương tự - AD7887WARMZ-RL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7887 AD-AD7887_09 Datasheet
444Kb / 24P
   2.7 V to 5.25 V, Micropower, 2-Channel, 125 kSPS, 12-Bit ADC in 8-Lead MSOP
REV. D
AD7887 AD-AD7887_15 Datasheet
392Kb / 24P
   2.7 V to 5.25 V, Micropower, 2-Channel, 125 kSPS, 12-Bit ADC in 8-Lead MSOP
Rev. E
AD7888 AD-AD7888_17 Datasheet
245Kb / 18P
   Micropower, 8-Channel, 125 kSPS, 12-Bit ADC in 16-Lead TSSOP
AD7887 AD-AD7887 Datasheet
133Kb / 16P
   2.7 V to 5.25 V, Micropower, 2-Channel, 125 kSPS, 12-Bit ADC in 8-Lead uSOIC
REV. B
AD7888 AD-AD7888 Datasheet
175Kb / 16P
   2.7V to 5.25 V Micropower 8-Channel 125 kSPS 12-Bit ADC in 16-Lead TSSOP
REV. B
AD7888 AD-AD7888_10 Datasheet
197Kb / 17P
   2.7 V to 5.25 V, Micropower, 8-Channel, 125 kSPS, 12-Bit ADC in 16-Lead TSSOP
REV. C
logo
Touchstone Semiconducto...
TSA7887 TOUCHSTONE-TSA7887 Datasheet
1Mb / 20P
   A Micropower, 2-channel, 125-ksps, Serial-Output 12-bit SAR ADC
logo
Silicon Laboratories
TSA7887 SILABS-TSA7887 Datasheet
1Mb / 21P
   A Micropower, 2-channel, 125-ksps, Serial-Output 12-bit SAR ADC
logo
Analog Devices
AD7888ARUZ-REEL7 AD-AD7888ARUZ-REEL7 Datasheet
197Kb / 17P
   2.7 V to 5.25 V, Micropower, 8-Channel, 125 kSPS, 12-Bit ADC in 16-Lead TSSOP
REV. C
AD7927 AD-AD7927_17 Datasheet
485Kb / 29P
   8-Channel, 200 kSPS, 12-Bit ADC Sequencer in 20-Lead TSSOP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com