công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD7707BRU-REEL7 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD7707BRU-REEL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-Channel 16-Bit, Sigma-Delta ADC
Download  53 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7707BRU-REEL7 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button AD7707BRU-REEL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD7707BRU-REEL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7707BRU-REEL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7707BRU-REEL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD7707BRU-REEL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD7707BRU-REEL7 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD7707BRU-REEL7 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD7707BRU-REEL7 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD7707BRU-REEL7 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 53 page
background image
AD7707
Rev. B | Page 9 of 52
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
TA = +25°C, unless otherwise noted.
Table 5.
Parameter
Rating
AVDD to AGND
−0.3 V to +7 V
AVDD to DGND
−0.3 V to +7 V
DVDD to AGND
−0.3 V to +7 V
DVDD to DGND
−0.3 V to +7 V
AVDD to DVDD
−0.3 V to +7 V
DGND to AGND
−0.3 V to +0.3 V
AIN1, AIN2 Input Voltage to LOCOM
−0.3 V to AVDD + 0.3 V
AIN3 Input Voltage to HICOM
−11 V to +30 V
VBIAS to AGND
−0.3 V to AVDD + 0.3 V
HICOM, LOCOM to AGND
−0.3 V to AVDD + 0.3 V
REF IN(+), REF IN(−) to AGND
−0.3 V to AVDD + 0.3 V
Digital Input Voltage to DGND
−0.3 V to DVDD + 0.3 V
Digital Output Voltage to DGND
−0.3 V to DVDD + 0.3 V
Operating Temperature Range
Industrial (B Version)
−40°C to +85°C
Storage Temperature Range
−65°C to +150°C
Junction Temperature
150°C
SOIC Package, Power Dissipation
450 mW
θJA Thermal Impedance
75°C/W
Lead Temperature, Soldering
Reflow
260°C
TSSOP Package, Power Dissipation
450 mW
θJA Thermal Impedance
139°C/W
Lead Temperature, Soldering
Reflow
260°C
ESD Rating
2.5 kV
Stresses above those listed under Absolute Maximum Ratings
may cause permanent damage to the device. This is a stress
rating only; functional operation of the device at these or any
other conditions above those indicated in the operational
section of this specification is not implied. Exposure to absolute
maximum rating conditions for extended periods may affect
device reliability.
ESD CAUTION


Số phần tương tự - AD7707BRU-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7707BRU AD-AD7707BRU Datasheet
316Kb / 40P
   3 V/5 V, -10 V Input Range, 1 mW 3-Channel 16-Bit, Sigma-Delta ADC
REV. A
More results

Mô tả tương tự - AD7707BRU-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7707 AD-AD7707_15 Datasheet
693Kb / 52P
   3-Channel 16-Bit, Sigma-Delta ADC
REV. B
AD7715 AD-AD7715_15 Datasheet
495Kb / 40P
   16-Bit, Sigma-Delta ADC
REV. D
AD7715 AD-AD7715_17 Datasheet
897Kb / 41P
   16-Bit, Sigma-Delta ADC
ADUM7703 AD-ADUM7703_V01 Datasheet
353Kb / 22P
   16-Bit, Isolated, Sigma-Delta ADC
Rev. A
ADUM7703 AD-ADUM7703 Datasheet
351Kb / 22P
   16-Bit, Isolated, Sigma-Delta ADC
AD7171 AD-AD7171 Datasheet
284Kb / 16P
   16-Bit Low Power Sigma-Delta ADC
REV. 0
AD7171 AD-AD7171_17 Datasheet
313Kb / 17P
   16-Bit, Low Power, Sigma-Delta ADC
logo
Linear Technology
LTC2439-1 LINER-LTC2439-1 Datasheet
288Kb / 28P
   8-/16-Channel 16-Bit No Latency Delta-Sigma ADC
logo
Maxim Integrated Produc...
MX7705 MAXIM-MX7705 Datasheet
664Kb / 34P
   16-Bit, Low-Power, 2-Channel, Sigma-Delta ADC
Rev 0; 10/03
MX7705 MAXIM-MX7705_10 Datasheet
528Kb / 33P
   16-Bit, Low-Power, 2-Channel, Sigma-Delta ADC
Rev 4; 2/10
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com