công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD7819YN bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD7819YN
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.7 V to 5.5 V, 200 kSPS 8-Bit Sampling ADC
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7819YN bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button AD7819YN Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD7819YN Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD7819YN Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD7819YN Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7819YN Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7819YN Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD7819YN Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD7819YN Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD7819YN Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
REV. B
AD7819
–9–
PARALLEL INTERFACE
The parallel interface of the AD7819 is eight bits wide. The out-
put data buffers are activated when both
CS and RD are logic
low. At this point the contents of the data register are placed on
the 8-bit data bus. Figure 15 shows the timing diagram for the par-
allel port. The Parallel Interface of the AD7819 is reset when
BUSY goes logic high. Care must be taken to ensure that a read
operation does not occur while BUSY is high. Data read from
the AD7819 while BUSY is high will be invalid. For optimum
performance the read operation should end at least 100 ns (t8)
prior to the falling edge of the next
CONVST.
8 MSBs
t1
t2
t3
tPOWER-UP
EXT
CONVST
INT
CONVST
BUSY
CS/RD
DB7–DB0
Figure 13. Mode 1 Operation
8 MSBs
t1
t3
EXT
CONVST
INT
CONVST
BUSY
CS/RD
DB7–DB0
tPOWER-UP
Figure 14. Mode 2 Operation
8 MSBs
CONVST
BUSY
CS
DB7–DB0
t2
t3
t1
t4
t6
t7
t5
t8
RD
Figure 15. Parallel Port Timing


Số phần tương tự - AD7819YN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7819YN AD-AD7819YN Datasheet
146Kb / 11P
   2.7 V to 5.5 V, 200 kSPS 8-Bit Sampling ADC
REV. A
AD7819YN AD-AD7819YN Datasheet
146Kb / 11P
   2.7 V to 5.5 V, 200 kSPS 8-Bit Sampling ADC
REV. B
More results

Mô tả tương tự - AD7819YN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7819 AD-AD7819_15 Datasheet
156Kb / 11P
   2.7 V to 5.5 V, 200 kSPS 8-Bit Sampling ADC
REV. B
AD7819YRZ AD-AD7819YRZ Datasheet
146Kb / 11P
   2.7 V to 5.5 V, 200 kSPS 8-Bit Sampling ADC
REV. B
AD7819 AD-AD7819 Datasheet
146Kb / 11P
   2.7 V to 5.5 V, 200 kSPS 8-Bit Sampling ADC
REV. A
AD7813 AD-AD7813_15 Datasheet
194Kb / 11P
   2.7 V to 5.5 V, 400 kSPS 8-/10-Bit Sampling ADC
REV. C
AD7813YNZ AD-AD7813YNZ Datasheet
174Kb / 11P
   2.7 V to 5.5 V, 400 kSPS 8-/10-Bit Sampling ADC
REV. C
AD7813 AD-AD7813_17 Datasheet
219Kb / 12P
   2.7 V to 5.5 V, 400 kSPS 8-/10-Bit Sampling ADC
AD7813 AD-AD7813 Datasheet
185Kb / 11P
   2.7 V to 5.5 V, 400 kSPS 8-/10-Bit Sampling ADC
REV. B
AD7811YRUZ AD-AD7811YRUZ Datasheet
211Kb / 19P
   2.7 V to 5.5 V, 350 kSPS, 10-Bit 4-/8-Channel Sampling ADCs
REV. B
AD7811 AD-AD7811 Datasheet
200Kb / 19P
   2.7 V to 5.5 V, 350 kSPS, 10-Bit 4-/8-Channel Sampling ADCs
REV. B
AD7812YRUZ AD-AD7812YRUZ Datasheet
211Kb / 19P
   2.7 V to 5.5 V, 350 kSPS, 10-Bit 4-/8-Channel Sampling ADCs
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com