công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BTB1580SN3-T1-G bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện BTB1580SN3-T1-G
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP Epitaxial Planar Transistor
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

BTB1580SN3-T1-G bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Cystech Electonics Corp.

  BTB1580SN3-T1-G Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. BTB1580SN3-T1-G Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. BTB1580SN3-T1-G Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. BTB1580SN3-T1-G Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. BTB1580SN3-T1-G Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp. BTB1580SN3-T1-G Datasheet HTML 6Page - Cystech Electonics Corp. BTB1580SN3-T1-G Datasheet HTML 7Page - Cystech Electonics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C655N3
Issued Date : 2017.11.27
Revised Date :
Page No. : 4/7
BTB1580SN3
CYStek Product Specification
Typical Characteristics(Cont.)
Built-in Diode Characteristics
100
1000
10000
1
10
100
1000
10000
-IF, Forward Current(mA)
-40°C
0°C
25°C
85°C
140°C
Capacitance vs Reverse-Biased Voltage
10
100
0.1
1
10
100
VR, Reverse-Biased Voltage(V)
Cob
Cib
Power Derating Curves
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0
25
50
75
100
125
150
175
200
TA, Ambient Temperature(℃)
Power Derating Curve
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
0
25
50
75
100
125
150
175
200
TC, Case Temeprature(℃)


Số phần tương tự - BTB1580SN3-T1-G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
BTB1580SM3 CYSTEKEC-BTB1580SM3 Datasheet
314Kb / 8P
   PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1580SM3-0-T2-G CYSTEKEC-BTB1580SM3-0-T2-G Datasheet
314Kb / 8P
   PNP Epitaxial Planar Transistor
More results

Mô tả tương tự - BTB1580SN3-T1-G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HI350 HSMC-HI350 Datasheet
25Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HI42C HSMC-HI42C Datasheet
32Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ2584 HSMC-HJ2584 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ350 HSMC-HJ350 Datasheet
23Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ649A HSMC-HJ649A Datasheet
27Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM1426 HSMC-HM1426 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM2907A HSMC-HM2907A Datasheet
31Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM3906 HSMC-HM3906 Datasheet
31Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM64 HSMC-HM64 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM772 HSMC-HM772 Datasheet
46Kb / 5P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HA8550 HSMC-HA8550 Datasheet
36Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com