công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STSA1805 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
STSA1805 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
6 / 8 page DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 4.32 4.95 0.170 0.195 b 0.36 0.51 0.014 0.020 D 4.45 4.95 0.175 0.194 E 3.30 3.94 0.130 0.155 e 2.41 2.67 0.095 0.105 e1 1.14 1.40 0.045 0.055 L 12.70 15.49 0.500 0.609 R 2.16 2.41 0.085 0.094 S1 1.14 1.52 0.045 0.059 W 0.41 0.56 0.016 0.022 V 4 degree 6 degree 4 degree 6 degree TO-92 MECHANICAL DATA STSA1805 6/8 |
Số phần tương tự - STSA1805 |
|
Mô tả tương tự - STSA1805 |